công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HI1386JCP bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

HI1386JCP Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện HI1386JCP
tải về  HI1386JCP tải về
kích thước tập tin   470.72 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 8-Bit, 75 MSPS, Flash A/D Converter

HI1386JCP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
HI1386JCP Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HI1386JCP
tải về  HI1386JCP Click to download

kích thước tập tin   470.72 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 8-Bit, 75 MSPS, Flash A/D Converter

HI1386JCP bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


HI1386JCP Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Differential Linearity Error 0.5 LSB or Less
• Integral Linearity Error 0.5 LSB or Less
• Built-In Integral Linearity Compensation Circuit
• High-Speed Operation with Maximum Conversion Rate
(Min) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 MSPS
• Low Input Capacitance (Typ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17pF
• Wide Analog Input Bandwidth (Min for Full Scale Input) 150MHz
• Single Power Supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5.2V
• Low Power Consumption (Typ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580mW
• Low Error Rate
• Operable at 50% Clock Duty Cycle
• Capable of Driving 50 Loads
• Direct Replacement for CXA1386
Applications
• Video Digitizing
• RGB Graphics Processing
• HDTV (High Definition TV)
• Radar Systems
• Communication Systems
• Direct RF Down-Conversion
• Digital Oscilloscopes




Số phần tương tự - HI1386JCP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
HI1386JCP INTERSIL-HI1386JCP Datasheet
83Kb / 9P
8-Bit, 75 MSPS, Flash A/D Converter
August 1997
HI1386JCP INTERSIL-HI1386JCP Datasheet
237Kb / 7P
8-Bit, 75 MSPS, Flash A/D Converter
March 2003
More results


Mô tả tương tự - HI1386JCP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
CXA1396D SONY-CXA1396D Datasheet
377Kb / 22P
8-bit 125 MSPS Flash A/D Converter
logo
Fairchild Semiconductor
SPT7725 FAIRCHILD-SPT7725 Datasheet
134Kb / 12P
8-BIT, 300 MSPS, FLASH A/D CONVERTER
logo
Intersil Corporation
HI1276 INTERSIL-HI1276 Datasheet
102Kb / 11P
8-Bit, 500 MSPS, Flash A/D Converter
August 1997
HI1386 INTERSIL-HI1386 Datasheet
83Kb / 9P
8-Bit, 75 MSPS, Flash A/D Converter
August 1997
HI1386Y INTERSIL-HI1386Y Datasheet
474Kb / 8P
8-Bit, 75 MSPS Flash A/D Converter
April 1995
HI1396Y INTERSIL-HI1396Y Datasheet
424Kb / 8P
8-Bit, 125 MSPS Flash A/D Converter
April 1995
HI-5700 INTERSIL-HI-5700 Datasheet
746Kb / 12P
8-Bit, 20 MSPS Flash A/D Converter
May 1997
HI-5700883 INTERSIL-HI-5700883 Datasheet
668Kb / 8P
8-Bit, 20 MSPS Flash A/D Converter
May 1997
HI1176 INTERSIL-HI1176_05 Datasheet
341Kb / 12P
8-Bit, 20 MSPS, Flash A/D Converter
October 25, 2005
HI1386 INTERSIL-HI1386_03 Datasheet
237Kb / 7P
8-Bit, 75 MSPS, Flash A/D Converter
March 2003
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com