công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCA80C31BH3-16WP bảng dữ liệu (PDF) - NXP Semiconductors

PCA80C31BH3-16WP Datasheet PDF - NXP Semiconductors
tên linh kiện PCA80C31BH3-16WP
tải về  PCA80C31BH3-16WP tải về
kích thước tập tin   411.25 Kbytes
Page   30 Pages
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors
Giải thích chi tiết về linh kiện CMOS single-chip 8-bit microcontrollers

PCA80C31BH3-16WP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PCA80C31BH3-16WP Datasheet PDF - NXP Semiconductors

tên linh kiện PCA80C31BH3-16WP
tải về  PCA80C31BH3-16WP Click to download

kích thước tập tin   411.25 Kbytes
Page   30 Pages
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors
Giải thích chi tiết về linh kiện CMOS single-chip 8-bit microcontrollers

PCA80C31BH3-16WP bảng dữ liệu (HTML) - NXP Semiconductors


PCA80C31BH3-16WP Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION

The Philips 8XC51/31 is a high-performance static 80C51 design fabricated with Philips high-density CMOS technology with operation from 2.7V to 5.5V.

The 8XC51/31 contains a 4k × 8 ROM, a 128 × 8 RAM, 32 I/O lines, three 16-bit counter/timers, a six-source, four-priority level nested interrupt structure, a serial I/O port for either multi-processor communications, I/O expansion or full duplex UART, and on-chip oscillator and clock circuits.



FEATURES

• 8051 Central Processing Unit

   – 4k × 8 ROM (80C51)

   – 128 × 8 RAM

   – Three 16-bit counter/timers

   – Boolean processor

   – Full static operation

   – Low voltage (2.7V to 5.5V@ 16MHz) operation

• Memory addressing capability

   – 64k ROM and 64k RAM

• Power control modes:

   – Clock can be stopped and resumed

   – Idle mode

   – Power-down mode

• CMOS and TTL compatible

• TWO speed ranges at VCC = 5V

   – 0 to 16MHz

   – 0 to 33MHz

• Three package styles

• Extended temperature ranges

• Dual Data Pointers

• Security bits:

   – ROM (2 bits)

   – OTP/EPROM (3 bits)

• Encryption array—64 bytes

• 4 level priority interrupt

• 6 interrupt sources

• Four 8-bit I/O ports

• Full–duplex enhanced UART

   – Framing error detection

   – Automatic address recognition

• Programmable clock out

• Asynchronous port reset

• Low EMI (inhibit ALE)

• Wake-up from Power Down by an external interrupt (8XC51)



 




Số phần tương tự - PCA80C31BH3-16WP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PCA80C562-12WP PHILIPS-PCA80C562-12WP Datasheet
199Kb / 20P
Single-chip 8-bit microcontroller
1992 Jan 08
More results


Mô tả tương tự - PCA80C31BH3-16WP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
80C652 PHILIPS-80C652 Datasheet
439Kb / 25P
CMOS single-chip 8-bit microcontrollers
1996 Aug 15
83C652 PHILIPS-83C652 Datasheet
185Kb / 22P
CMOS single-chip 8-bit microcontrollers
1997 Dec 05
OM5234 PHILIPS-OM5234 Datasheet
106Kb / 10P
CMOS single-chip 8-bit microcontrollers
1996 Nov 01
80C31X PHILIPS-80C31X Datasheet
280Kb / 22P
CMOS single-chip 8-bit microcontrollers
1996 Aug 16
logo
Samsung semiconductor
S3C9688 SAMSUNG-S3C9688 Datasheet
615Kb / 209P
8-bit single-chip CMOS microcontrollers
logo
NXP Semiconductors
80C453 PHILIPS-80C453 Datasheet
262Kb / 23P
CMOS single-chip 8-bit microcontrollers
1996 Aug 15
logo
Samsung semiconductor
S380F7 SAMSUNG-S380F7 Datasheet
172Kb / 34P
8-bit single-chip CMOS microcontrollers
logo
NXP Semiconductors
87C54 PHILIPS-87C54 Datasheet
162Kb / 21P
CMOS single-chip 8-bit microcontrollers
1996 Aug 16
87C51FA PHILIPS-87C51FA Datasheet
19Kb / 1P
CMOS single-chip 8-bit microcontrollers
1996 Aug 16
80C652 NXP-80C652 Datasheet
191Kb / 22P
CMOS single-chip 8-bit microcontrollers
1997 Dec 05
More results




Giới thiệu về NXP Semiconductors


NXP S bán dẫn là một công ty đa quốc gia được giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các chất bán dẫn và mạch tích hợp cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm thị trường ô tô, công nghiệp, truyền thông và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2006 và có trụ sở tại Eindhoven, Hà Lan.
NXP cung cấp một danh mục sản phẩm rộng lớn, bao gồm vi điều khiển, bộ vi xử lý, IC xác thực an toàn, ICS quản lý năng lượng, RF và các thành phần vi sóng và các giải pháp cảm biến, trong số các thành phần khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, an toàn và đáng tin cậy và được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm hệ thống ô tô, tự động hóa và kiểm soát công nghiệp, nhà thông minh và tòa nhà, và các thiết bị được kết nối.
NXP dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com