công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SLG59H1008V bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

SLG59H1008V Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện SLG59H1008V
tải về  SLG59H1008V tải về
kích thước tập tin   1631.79 Kbytes
Page   31 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện A 13.3 mΩ, 4 A Load Switch with 12 V / 24 V VIN Lockout Select and MOSFET Current Monitor Output

SLG59H1008V Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SLG59H1008V Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện SLG59H1008V
tải về  SLG59H1008V Click to download

kích thước tập tin   1631.79 Kbytes
Page   31 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện A 13.3 mΩ, 4 A Load Switch with 12 V / 24 V VIN Lockout Select and MOSFET Current Monitor Output

SLG59H1008V bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


SLG59H1008V Thông tin chi tiết sản phẩm

General Description
The SLG59H1008V is a high-performance 13.3 mΩ NMOS
load switch designed to control 12 V or 24 V power rails up to
4 A. Using a proprietary MOSFET design, the SLG59H1008V
achieves a stable 13.3 mΩ RDSON across a wide input voltage
range. In combining novel FET design and copper pillar
interconnects, the SLG59H1008V package also exhibits a low
thermal resistance for high-current operation.
Designed to operate over a -40 °C to 85 °C range, the
SLG59H1008V is available in a low thermal resistance,
RoHS-compliant, 1.6 x 3.0 mm STQFN package.

Features
• UL2367 Certified - File Number E468659
• Wide Operating Input Voltage: 12 V or 24 V
• Maximum Continuous Current: 4 A
• Automatic nFET SOA Protection
• 5 W SOA Protection Threshold
• High-performance MOSFET Switch
Low RDSON: 13.3 mΩ at VIN = 24 V
Low ΔRDSON/ΔVIN: < 0.05 mΩ/V
Low ΔRDSON/ΔT: < 0.06 mΩ/°C
• Pin-selectable 12 V / 24 V Input Overvoltage
and Undervoltage Lockout
• Capacitor-adjustable Inrush Current Control
• Two stage Current Limit Protection:
Resistor-adjustable Active Current Limit
Internal Short-circuit Current limit
• Open Drain FAULT Signaling
• MOSFET Current Analog Output Monitor: 10 µA/A
• Fast 4 kΩ Output Discharge
• Pb-Free / Halogen-Free / RoHS Compliant Packaging




Số phần tương tự - SLG59H1008V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dialog Semiconductor
SLG59H1008V DIALOG-SLG59H1008V Datasheet
473Kb / 19P
A 13.3 m廓, 4 A, Integrated Power Switch with 12V/24V Input Lockout Select and MOSFET Current Monitor Output
More results


Mô tả tương tự - SLG59H1008V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
SLG59H1006V RENESAS-SLG59H1006V Datasheet
1Mb / 32P
A 22 V, 13.1 mΩ, 5 A Load Switch with VIN Lockout Select and MOSFET Current Monitor Output
2-Feb-2022
SLG59H1009V RENESAS-SLG59H1009V Datasheet
1Mb / 25P
A 22 V, 13.1 mΩ, 4 A Load Switch with VIN Lockout Select and MOSFET Current Monitor Output
2-Feb-2022
SLG59H1010V RENESAS-SLG59H1010V Datasheet
1Mb / 32P
A 13.3 mΩ, 5 A Load Switch with 12 V / 24 V VIN Lockout Select and MOSFET Current Monitor Output
2-Feb-2022
SLG59H1013V RENESAS-SLG59H1013V Datasheet
1Mb / 31P
A 13.3 mΩ, 3.5 A, 125 °C-Rated, Load Switch with 12 V / 24 V VIN Lockout Select and MOSFET Current Monitor Output
2-Feb-2022
SLG59H1017V RENESAS-SLG59H1017V Datasheet
1Mb / 37P
A 13.3 mΩ, 4 A Load Switch with 12 V / 24 V VIN Lockout Select and MOSFET Current Monitor Output
2-Feb-2022
SLG59H1120V RENESAS-SLG59H1120V Datasheet
1Mb / 29P
A 12 V, 18 mΩ, 5 A Load Switch with VIN Lockout Select and MOSFET Current Monitor Output
2-Feb-2022
SLG59H1126V RENESAS-SLG59H1126V Datasheet
1Mb / 28P
A 12 V, 18 mΩ, 6 A Load Switch with VIN Lockout Select and MOSFET Current Monitor Output
1-Feb-2022
SLG59H1127V RENESAS-SLG59H1127V Datasheet
1Mb / 33P
A 12 V, 15 mΩ, 4 A Load Switch with VIN Lockout Select and Power Good Output
2-Feb-2022
SLG59H1128V RENESAS-SLG59H1128V Datasheet
2Mb / 36P
A 22 V, 13.1 mΩ, 5 A Load Switch with VIN Lockout Select and MOSFET Current Monitor Output
2-Feb-2022
SLG5NTH1011V RENESAS-SLG5NTH1011V Datasheet
1Mb / 37P
A 22 V, 50 mΩ, 3 A, Reverse Blocking Load Switch with VIN Lockout Select and MOSFET Current Monitor Output
3-Feb-2022
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com