công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCR25PM-14LJ bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

BCR25PM-14LJ Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện BCR25PM-14LJ
tải về  BCR25PM-14LJ tải về
kích thước tập tin   301.64 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 700V - 25A - Triac Medium Power Use

BCR25PM-14LJ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
BCR25PM-14LJ Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện BCR25PM-14LJ
tải về  BCR25PM-14LJ Click to download

kích thước tập tin   301.64 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 700V - 25A - Triac Medium Power Use

BCR25PM-14LJ bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


BCR25PM-14LJ Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• IT (RMS) : 25 A
• VDRM : 800 V (Tj=125°C)
• Tj: 150 °C
• IFGTI, IRGTI, IRGT III : 50 mA
• Insulated Type
• Planar Passivation Type
• Viso : 2000V
• UL Recognized: File No. E223904




Số phần tương tự - BCR25PM-14LJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
BCR25PM-14LJ RENESAS-BCR25PM-14LJ_15 Datasheet
120Kb / 8P
700V - 25A - Triac Medium Power Use
More results


Mô tả tương tự - BCR25PM-14LJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
BCR10FM-14LJ RENESAS-BCR10FM-14LJ Datasheet
105Kb / 8P
700V - 10A - Triac Medium Power Use
BCR10LM-14LJ RENESAS-BCR10LM-14LJ Datasheet
110Kb / 8P
700V - 10A - Triac Medium Power Use
BCR25FM-14LJ RENESAS-BCR25FM-14LJ_15 Datasheet
121Kb / 8P
700V - 25A - Triac Medium Power Use
BCR25PM-14LJ RENESAS-BCR25PM-14LJ_15 Datasheet
120Kb / 8P
700V - 25A - Triac Medium Power Use
BCR5FM-14LJ RENESAS-BCR5FM-14LJ_15 Datasheet
106Kb / 8P
700V - 5A - Triac Medium Power Use
BCR12LM-14LJ RENESAS-BCR12LM-14LJ_15 Datasheet
110Kb / 8P
700V - 12A - Triac Medium Power Use
BCR12PM-14LJ RENESAS-BCR12PM-14LJ_15 Datasheet
111Kb / 8P
700V - 12A - Triac Medium Power Use
BCR16PM-14LJ RENESAS-BCR16PM-14LJ_15 Datasheet
117Kb / 8P
700V - 16A - Triac Medium Power Use
BCR16FM-14LJ RENESAS-BCR16FM-14LJ_15 Datasheet
112Kb / 8P
700V - 16A - Triac Medium Power Use
BCR20FM-14LJ RENESAS-BCR20FM-14LJ_15 Datasheet
103Kb / 8P
700V - 20A - Triac Medium Power Use
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com