công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCR20CM12LB1BB0 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

BCR20CM12LB1BB0 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện BCR20CM12LB1BB0
tải về  BCR20CM12LB1BB0 tải về
kích thước tập tin   478.14 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 600V - 20A - Triac Medium Power Use

BCR20CM12LB1BB0 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
BCR20CM12LB1BB0 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện BCR20CM12LB1BB0
tải về  BCR20CM12LB1BB0 Click to download

kích thước tập tin   478.14 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 600V - 20A - Triac Medium Power Use

BCR20CM12LB1BB0 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


BCR20CM12LB1BB0 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• IT (RMS) : 20 A
• VDRM : 600 V
• IFGTI, IRGTI, IRGT III: 30 mA(20mA) Note6
• Tj: 150 °C
• Non-insulated Type
• Planar Passivation Type




Số phần tương tự - BCR20CM12LB1BB0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
BCR20CM12LB RENESAS-BCR20CM12LB Datasheet
202Kb / 8P
Triac
More results


Mô tả tương tự - BCR20CM12LB1BB0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
BCR20FM-12LB RENESAS-BCR20FM-12LB Datasheet
113Kb / 8P
600V - 20A - Triac Medium Power Use
BCR20FM-14LJ RENESAS-BCR20FM-14LJ Datasheet
103Kb / 8P
700V - 20A - Triac Medium Power Use
BCR20PM-14LJ RENESAS-BCR20PM-14LJ Datasheet
108Kb / 8P
700V - 20A - Triac Medium Power Use
BCR20CM-12LB RENESAS-BCR20CM-12LB_15 Datasheet
202Kb / 8P
600V - 20A - Triac Medium Power Use
BCR20CM-16LB RENESAS-BCR20CM-16LB_15 Datasheet
141Kb / 9P
800V - 20A - Triac Medium Power Use
BCR20FM-12LB RENESAS-BCR20FM-12LB_15 Datasheet
113Kb / 8P
600V - 20A - Triac Medium Power Use
BCR20FM-14LJ RENESAS-BCR20FM-14LJ_15 Datasheet
103Kb / 8P
700V - 20A - Triac Medium Power Use
BCR20PM-14LJ RENESAS-BCR20PM-14LJ_15 Datasheet
108Kb / 8P
700V - 20A - Triac Medium Power Use
BCR20CM-16LB RENESAS-BCR20CM-16LB Datasheet
508Kb / 9P
800V - 20A - Triac Medium Power Use
Feb. 1, 2019
BCR20FM-14RA RENESAS-BCR20FM-14RA Datasheet
468Kb / 7P
700V - 20A - Triac Medium Power Use
Oct. 10, 2019
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com