công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PDTB123TS bảng dữ liệu (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

PDTB123TS Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
tên linh kiện PDTB123TS
tải về  PDTB123TS tải về
kích thước tập tin   243.15 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện NPN 500 mA, 50 V resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = open

PDTB123TS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PDTB123TS Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PDTB123TS
tải về  PDTB123TS Click to download

kích thước tập tin   243.15 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện NPN 500 mA, 50 V resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = open

PDTB123TS bảng dữ liệu (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


PDTB123TS Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
* Built-in bias resistors
* Simplifies circuit design
*500 mA output current capability
* Reduces component count
* Reduces pick and place costs




Số phần tương tự - PDTB123TS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PDTB123TS NXP-PDTB123TS Datasheet
128Kb / 10P
PNP 500 mA, 50 V resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 k廓, R2 = open
Rev. 03-16 November 2009
More results


Mô tả tương tự - PDTB123TS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PDTD123T PHILIPS-PDTD123T Datasheet
67Kb / 10P
NPN 500 mA, 50 V resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 k-ohm, R2 = open
Rev. 02-21 July 2005
logo
Nexperia B.V. All right...
PDTD123YT-Q NEXPERIA-PDTD123YT-Q Datasheet
221Kb / 11P
50 V, 500 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ
22 July 2022
PDTB123ET NEXPERIA-PDTB123ET Datasheet
374Kb / 11P
PNP 500 mA, 50 V resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 2.2 kΩ
Rev. 3 - 22 September 2010
PDTB123TT NEXPERIA-PDTB123TT Datasheet
353Kb / 11P
PNP 500 mA, 50 V resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = open
Rev. 4 - 8 November 2010
PDTB123YT-Q NEXPERIA-PDTB123YT-Q Datasheet
222Kb / 10P
PNP 500 mA, 50 V resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ
25 February 2022
PDTC123E_SERIES NEXPERIA-PDTC123E_SERIES Datasheet
420Kb / 15P
NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 2.2 kΩ
2004 Aug
PDTD113E_SER NEXPERIA-PDTD113E_SER Datasheet
245Kb / 11P
NPN 500 mA, 50 V resistor-equipped transistors; R1 = 1 kΩ, R2 = 1 kΩ
Rev. 02 - 16 November 2009
PDTD123E_SER NEXPERIA-PDTD123E_SER Datasheet
245Kb / 11P
NPN 500 mA, 50 V resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 2.2 kΩ
Rev. 02 - 16 November 2009
PDTD123Y_SER NEXPERIA-PDTD123Y_SER Datasheet
246Kb / 11P
NPN 500 mA, 50 V resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ
Rev. 02 - 16 November 2009
PEMH20 NEXPERIA-PEMH20 Datasheet
283Kb / 9P
NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 2.2 kΩ
Rev. 04 - 15 November 2009
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com