công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R9A06G037 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

R9A06G037 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện R9A06G037
tải về  R9A06G037 tải về
kích thước tập tin   800.41 Kbytes
Page   30 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện PLC Modem LSI

R9A06G037 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
R9A06G037 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R9A06G037
tải về  R9A06G037 Click to download

kích thước tập tin   800.41 Kbytes
Page   30 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện PLC Modem LSI

R9A06G037 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


R9A06G037 Thông tin chi tiết sản phẩm

1.1 Features
⚫ High performance DSP
➢ Handles PLC PHY layer and other real time operations
➢ 276MHz maximum clock frequency
➢ 128KB of instruction RAM and 128KB of data RAM
➢ Dedicated instructions for Vitervi, read Solomon and others
⚫ MCU(ARM® Cortex™-M3)
➢ Handls PLC MAC layer and upper layer operation
➢ 138 MHz maximum clock frequency
➢ 512KB of RAM
➢ AES128 encryption and decryption hardware engine
➢ CRC hardware engine
⚫ 16KB of shared memory
⚫ Analog Front End circuit
➢ DAC
 12MHz, 12bit
➢ Tx filter
 3rd order filter
 150KHz for Cenelec and 600KHz for ARIB and FCC cutoff frequency
➢ Rx variable amplifier
 -18dB to +60dB dynamic range with 2dB step
 Auto Gain Control controlled by DSP
➢ ADC
 Delta – sigma type of ADC
 11bits ENOB
⚫ Programmable and Multiplexed General-Purpose Input/Output (GPIO) Pins
 UART(2ch), CSI(2ch), IIC, Serial-ROM-IF(Single/Dual/Quad), PWM(2ch) and GPIO(16)
⚫ Integrated regulator
 3.3V input and 1.1V output
⚫ Power Supply Voltage: 3.3V
⚫ PKG : 64-pin QFN, 9mm x 9mm, 0.5mm pitch
⚫ Operating Temperature
➢ -40 to +85℃




Số phần tương tự - R9A06G037

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
R9A06G061 RENESAS-R9A06G061 Datasheet
955Kb / 25P
PLC Modem LSI
October 21, 2021
R9A06G061 RENESAS-R9A06G061 Datasheet
1Mb / 26P
PLC Modem LSI
April 3, 2024
R9A06G061 RENESAS-R9A06G061_V01 Datasheet
1Mb / 26P
PLC Modem LSI
April 3, 2024
More results


Mô tả tương tự - R9A06G037

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OKI electronic componet...
MSM6808 OKI-MSM6808 Datasheet
679Kb / 18P
SPLIT FILTER LSI FOR MODEM FUNCTION IN THE CELLULAR MOBILE PHONE
logo
AMI SEMICONDUCTOR
AMIS-30585 AMI-AMIS-30585 Datasheet
501Kb / 11P
S-FSK PLC Modem
logo
ON Semiconductor
AMIS-30585 ONSEMI-AMIS-30585 Datasheet
320Kb / 17P
S-FSK PLC Modem
December, 2008 ??Rev. 2
logo
XFMRS Inc.
XFTEL2 XFMRS-XFTEL2_15 Datasheet
37Kb / 1P
MODEM
logo
PHOENIX CONTACT
2313436 PHOENIX-2313436 Datasheet
60Kb / 2P
Modem - PSI-MODEM-BASIC/USB
2313656 PHOENIX-2313656 Datasheet
291Kb / 7P
Modem - PSI-MODEM-SHDSL/PB
2313300 PHOENIX-2313300 Datasheet
148Kb / 9P
Modem - PSI-MODEM/ETH
09/12/2020
2313643 PHOENIX-2313643 Datasheet
261Kb / 18P
Modem - PSI-MODEM-SHDSL/ETH
09/12/2020
2313669 PHOENIX-2313669 Datasheet
730Kb / 17P
Modem - PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL
Dec 2, 2022
logo
Renesas Technology Corp
R9A06G061 RENESAS-R9A06G061 Datasheet
955Kb / 25P
PLC Modem LSI
October 21, 2021
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com