công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74991114411 bảng dữ liệu (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

74991114411 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
tên linh kiện 74991114411
tải về  74991114411 tải về
kích thước tập tin   431.24 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WE-RJ45 LAN Transformer

74991114411 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
74991114411 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

tên linh kiện 74991114411
tải về  74991114411 Click to download

kích thước tập tin   431.24 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WE-RJ45 LAN Transformer

74991114411 bảng dữ liệu (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


74991114411 Thông tin chi tiết sản phẩm

General Information:
Properties Value Tol.
It is recommended that the temperature of the component does not exceed +85°C under worst case conditions
Operating Temperature -40 up to +85 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Mating Cycle 750 min.
Test conditions of Electrical Properties: +20 °C, 33 % RH if not specified differently




Số phần tương tự - 74991114411

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74991114410 WURTH-74991114410 Datasheet
432Kb / 6P
WE-RJ45 LAN Transformer 1000 Base-T
001.000
More results


Mô tả tương tự - 74991114411

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
749010012 WURTH-749010012 Datasheet
169Kb / 3P
LAN-Transformer WE-LAN
7490100110A WURTH-7490100110A Datasheet
260Kb / 3P
LAN-Transformer WE-LAN
7490100111A WURTH-7490100111A Datasheet
503Kb / 4P
LAN-Transformer WE-LAN
7499410440 WURTH-7499410440 Datasheet
433Kb / 6P
WE-RJ45 LAN Transformer
001.000
74981104402 WURTH-74981104402 Datasheet
433Kb / 6P
WE-RJ45 LAN Transformer
001.000
74991104403 WURTH-74991104403 Datasheet
429Kb / 6P
WE-RJ45 LAN Transformer
001.000
74991104404 WURTH-74991104404 Datasheet
432Kb / 6P
WE-RJ45 LAN Transformer
001.000
74991204400 WURTH-74991204400 Datasheet
440Kb / 6P
WE-RJ45 LAN Transformer
001.000
74991214400 WURTH-74991214400 Datasheet
452Kb / 6P
WE-RJ45 LAN Transformer
001.000
7490220120 WURTH-7490220120_V01 Datasheet
209Kb / 3P
LAN-Transformer WE-LAN
2018-09-10
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com