công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

87973DYI-147LF bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

87973DYI-147LF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 87973DYI-147LF
tải về  87973DYI-147LF tải về
kích thước tập tin   663.57 Kbytes
Page   21 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Skew, 1-to-12 LVCMOS/ LVTTL Clock Multiplier/ Zero Delay Buffer

87973DYI-147LF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
87973DYI-147LF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 87973DYI-147LF
tải về  87973DYI-147LF Click to download

kích thước tập tin   663.57 Kbytes
Page   21 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Skew, 1-to-12 LVCMOS/ LVTTL Clock Multiplier/ Zero Delay Buffer

87973DYI-147LF bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


87973DYI-147LF Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Fully integrated PLL
• Fourteen LVCMOS/LVTTL outputs to include: twelve clocks,
one feedback, one sync
• Selectable differential CLK, nCLK inputs or LVCMOS/LVTTL
reference clock inputs
• CLK0, CLK1 can accept the following input levels:
LVCMOS or LVTTL
• CLK, nCLK pair can accept the following differential
input levels: LVPECL, LVDS, LVHSTL, SSTL, HCSL
• Output frequency range: 10MHz to 150MHz
• VCO range: 240MHz to 500MHz
• Output skew: 200ps (maximum)
• Cycle-to-cycle jitter, (all banks ÷4): 55ps (maximum)
• Full 3.3V supply voltage
• -40°C to 85°C ambient operating temperature
• Compatible with PowerPC™ and Pentium™ Microprocessors
• Available in lead-free packages
• For drop-in replacement use 87973i




Số phần tương tự - 87973DYI-147LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
87973DYI-147LF IDT-87973DYI-147LF Datasheet
1Mb / 19P
LOW SKEW, 1-TO-12 LVCMOS/LVTTL CLOCK MULTIPLIER/ZERO DELAY BUFFER
87973DYI-147LF IDT-87973DYI-147LF Datasheet
467Kb / 20P
Low Skew, 1-to-12 LVCMOS/ LVTTL Clock Multiplier/ Zero Delay Buffer
87973DYI-147LFT IDT-87973DYI-147LFT Datasheet
1Mb / 19P
LOW SKEW, 1-TO-12 LVCMOS/LVTTL CLOCK MULTIPLIER/ZERO DELAY BUFFER
87973DYI-147LFT IDT-87973DYI-147LFT Datasheet
467Kb / 20P
Low Skew, 1-to-12 LVCMOS/ LVTTL Clock Multiplier/ Zero Delay Buffer
More results


Mô tả tương tự - 87973DYI-147LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS87973I-147 ICST-ICS87973I-147 Datasheet
287Kb / 10P
LOW SKEW, 1-TO-12 LVCMOS / LVTTL CLOCK MULTIPLIER/ZERO DELAY BUFFER
REV. A AUGUST 26, 2003
ICS87931I ICST-ICS87931I Datasheet
166Kb / 14P
LOW SKEW, 1-TO-6 LVCMOS/LVTTL CLOCK MULTIPLIER/ZERO DELAY BUFFER
REV. A JUNE 23, 2003
logo
Integrated Device Techn...
ICS87973I-147 IDT-ICS87973I-147 Datasheet
1Mb / 19P
LOW SKEW, 1-TO-12 LVCMOS/LVTTL CLOCK MULTIPLIER/ZERO DELAY BUFFER
ICS87972I IDT-ICS87972I Datasheet
165Kb / 17P
LOW SKEW, 1-TO-12 LVCMOS/LVTTL CLOCK MULTIPLIER/ZERO DELAY BUFFER
87972I-147 IDT-87972I-147 Datasheet
219Kb / 18P
Low Skew, 1-to-12 LVCMOS/LVTTL Clock Multiplier/Zero Delay Buffer
87973I-147 IDT-87973I-147_16 Datasheet
467Kb / 20P
Low Skew, 1-to-12 LVCMOS/ LVTTL Clock Multiplier/ Zero Delay Buffer
logo
Renesas Technology Corp
87972I-147 RENESAS-87972I-147 Datasheet
414Kb / 19P
Low Skew, 1-to-12 LVCMOS/LVTTL Clock Multiplier/Zero Delay Buffer
December 7, 2015
87972I RENESAS-87972I Datasheet
384Kb / 18P
Low Skew, 1-to-12 LVCMOS/LVTTL Clock Multiplier/Zero Delay Buffer
January 25, 2016
ICS87931I-147 RENESAS-ICS87931I-147 Datasheet
386Kb / 16P
LOW SKEW, 1-TO-6 LVCMOS/LVTTL CLOCK MULTIPLIER/ZERO DELAY BUFFER
AUGUST 13, 2013
87973 RENESAS-87973 Datasheet
432Kb / 18P
Low Skew, 1-to-12 LVCMOS / LVTTL Clock Multiplier/Zero Delay Buffer
December 7, 2015
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com