công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PESD24VS2UT-Q bảng dữ liệu (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

PESD24VS2UT-Q Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
tên linh kiện PESD24VS2UT-Q
tải về  PESD24VS2UT-Q tải về
kích thước tập tin   244.4 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện Double ESD protection diode

PESD24VS2UT-Q Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PESD24VS2UT-Q Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PESD24VS2UT-Q
tải về  PESD24VS2UT-Q Click to download

kích thước tập tin   244.4 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện Double ESD protection diode

PESD24VS2UT-Q bảng dữ liệu (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


PESD24VS2UT-Q Thông tin chi tiết sản phẩm

1. General description
Uni-directional double ESD protection diode in a SOT23 plastic package. Designed to protect up to
two transmission or data lines from ElectroStatic Discharge (ESD) damage.

2. Features and benefits
• Uni-directional ESD protection of up to two lines
• Max. peak pulse power: Ppp = 160 W at tp = 8/20 us
• Low clamping voltage: V(CL)R = 70 V at Ipp = 3 A
• Ultra-low reverse leakage current: IRM < 20 nA
• ESD protection > 23 kV
• IEC 61000-4-2; level 4 (ESD)
• IEC 61000-4-5 (surge); Ipp = 3 A at tp = 8/20 us.
• Qualified according to AEC-Q101 and recommended for use in automotive applications

3. Applications
• Computers and peripherals
• Communication systems
• Audio and video equipment
• High speed data lines
• Parallel ports




Số phần tương tự - PESD24VS2UT-Q

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PESD24VS2UT PHILIPS-PESD24VS2UT Datasheet
123Kb / 13P
Double ESD protection diodes in SOT23 package
2004 Apr 15
PESD24VS2UT PHILIPS-PESD24VS2UT Datasheet
948Kb / 12P
Low VCEsat (BISS) transistors
May 2006
PESD24VS2UT NXP-PESD24VS2UT Datasheet
235Kb / 13P
Double ESD protection diodes in SOT23 package
2004 Apr 15
PESD24VS2UT PHILIPS-PESD24VS2UT Datasheet
235Kb / 13P
Double ESD protection diodes in SOT23 package
2004 Apr 15
logo
Nexperia B.V. All right...
PESD24VS2UT NEXPERIA-PESD24VS2UT Datasheet
250Kb / 14P
Double ESD protection diodes in SOT23 package
2004 Apr 15
More results


Mô tả tương tự - PESD24VS2UT-Q

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Protek Devices
PESD3V3 PROTEC-PESD3V3 Datasheet
410Kb / 6P
DOUBLE ESD PROTECTION DIODE
logo
Nexperia B.V. All right...
MMBZ27VCT-Q NEXPERIA-MMBZ27VCT-Q Datasheet
205Kb / 10P
Double ESD protection diode
8 March 2023
PESD3V3S2UT-Q NEXPERIA-PESD3V3S2UT-Q Datasheet
245Kb / 12P
Double ESD protection diode
10 June 2022
PESD15VS2UAT-Q NEXPERIA-PESD15VS2UAT-Q Datasheet
244Kb / 11P
Double ESD protection diode
10 June 2022
PESD15VS2UT-Q NEXPERIA-PESD15VS2UT-Q Datasheet
242Kb / 11P
Double ESD protection diode
10 June 2022
PESD42VS2UT-Q NEXPERIA-PESD42VS2UT-Q Datasheet
273Kb / 12P
Double ESD protection diode array
23 September 2022
PESD5V2S2UT-Q NEXPERIA-PESD5V2S2UT-Q Datasheet
245Kb / 12P
Double ESD protection diode
10 June 2022
PESD24VV2BT NEXPERIA-PESD24VV2BT Datasheet
273Kb / 11P
Bidirectional double ESD protection diode
25 June 2019
PESD27VV2BT NEXPERIA-PESD27VV2BT Datasheet
268Kb / 11P
Bidirectional double ESD protection diode
25 June 2019
PESD42VS2UT NEXPERIA-PESD42VS2UT Datasheet
262Kb / 10P
Double ESD protection diode array
24 January 2019
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com