công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PS2532-1 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

PS2532-1 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện PS2532-1
tải về  PS2532-1 tải về
kích thước tập tin   300.87 Kbytes
Page   19 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện HIGH COLLECTOR TO EMITTER VOLTATGE HIGH ISOLATION VOLTAGE MULTI PHOTOCOUPLER SIRIES

PS2532-1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PS2532-1 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện PS2532-1
tải về  PS2532-1 Click to download

kích thước tập tin   300.87 Kbytes
Page   19 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện HIGH COLLECTOR TO EMITTER VOLTATGE HIGH ISOLATION VOLTAGE MULTI PHOTOCOUPLER SIRIES

PS2532-1 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


PS2532-1 Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The PS2532-1 and PS2532L-1 are optically coupled isolators containing a GaAs light emitting diode and an NPN
silicon darlington connected phototransistor.
The PS2532-1 is in a plastic DIP (Dual In-line Package) and the PS2532L-1 is lead bending type (Gull-wing) for
surface mount.
FEATURES
• High collector to emitter voltage (VCEO = 300 V)
• High Isolation voltage (BV = 5 000 Vr.m.s.)
• High current transfer ratio (CTR = 4 000% TYP.)
• High-speed switching (tr, tf = 100 µs TYP.)
• Ordering number of tape product: PS2532L-1-E3, E4, F3, F4
• Safety standards
• UL approved: File No. E72422
• BSI approved: No. 8221/8222
• CSA approved: No. CA 101391
• NEMKO approved: No. P98101708
• SEMKO approved: No. 0143092/01-02
• DEMKO approved: No. 307863
• FIMKO approved: No. FI 17640
• DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) approved (Option)




Số phần tương tự - PS2532-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
PS2532-1 NEC-PS2532-1 Datasheet
173Kb / 16P
HIGH COLLECTOR TO EMITTER VOLTATGE HIGH ISOLATION VOLTAGE MULTI PHOTOCOUPLER SIRIES
logo
California Eastern Labs
PS2532-1 CEL-PS2532-1 Datasheet
539Kb / 18P
HIGH COLLECTOR TO EMITTER VOLTATGE HIGH ISOLATION VOLTAGE MULTI PHOTOCOUPLER SERIES
PS2532-1-A CEL-PS2532-1-A Datasheet
539Kb / 18P
HIGH COLLECTOR TO EMITTER VOLTATGE HIGH ISOLATION VOLTAGE MULTI PHOTOCOUPLER SERIES
logo
NEC
PS2532-1-V NEC-PS2532-1-V Datasheet
173Kb / 16P
HIGH COLLECTOR TO EMITTER VOLTATGE HIGH ISOLATION VOLTAGE MULTI PHOTOCOUPLER SIRIES
logo
California Eastern Labs
PS2532-1-V CEL-PS2532-1-V Datasheet
539Kb / 18P
HIGH COLLECTOR TO EMITTER VOLTATGE HIGH ISOLATION VOLTAGE MULTI PHOTOCOUPLER SERIES
More results


Mô tả tương tự - PS2532-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
PS2532-1 NEC-PS2532-1 Datasheet
173Kb / 16P
HIGH COLLECTOR TO EMITTER VOLTATGE HIGH ISOLATION VOLTAGE MULTI PHOTOCOUPLER SIRIES
PS2533-1 NEC-PS2533-1 Datasheet
173Kb / 16P
HIGH COLLECTOR TO EMITTER VOLTATGE HIGH ISOLATION VOLTAGE MULTI PHOTOCOUPLER SIRIES
PS2534-1 NEC-PS2534-1 Datasheet
162Kb / 16P
HIGH COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE HIGH ISOLATION VOLTAGE MULTI PHOTOCOUPLER SERIES
PS2703-1 NEC-PS2703-1 Datasheet
115Kb / 12P
HIGH ISOLATION VOLTAGE HIGH COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE TYPE SOP MULTI PHOTOCOUPLER
logo
California Eastern Labs
PS2533-1 CEL-PS2533-1_03 Datasheet
538Kb / 18P
HIGH COLLECTOR TO EMITTER VOLTATGE HIGH ISOLATION VOLTAGE MULTI PHOTOCOUPLER SERIES
PS2532-1 CEL-PS2532-1_03 Datasheet
539Kb / 18P
HIGH COLLECTOR TO EMITTER VOLTATGE HIGH ISOLATION VOLTAGE MULTI PHOTOCOUPLER SERIES
logo
Renesas Technology Corp
PS2533-1 RENESAS-PS2533-1 Datasheet
257Kb / 16P
HIGH COLLECTOR TO EMITTER VOLTATGE HIGH ISOLATION VOLTAGE MULTI PHOTOCOUPLER SIRIES
PS2535-1 RENESAS-PS2535-1 Datasheet
250Kb / 15P
HIGH COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE HIGH ISOLATION VOLTAGE MULTI PHOTOCOUPLER SERIES
logo
California Eastern Labs
PS2535-1 CEL-PS2535-1 Datasheet
365Kb / 12P
HIGH COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE HIGH ISOLATION VOLTAGE MULTI PHOTOCOUPLER SERIES
logo
Renesas Technology Corp
PS2533-1 RENESAS-PS2533-1_15 Datasheet
249Kb / 16P
HIGH COLLECTOR TO EMITTER VOLTATGE HIGH ISOLATION VOLTAGE MULTI PHOTOCOUPLER SIRIES
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com