công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

89HPES10T4BG2 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

89HPES10T4BG2 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 89HPES10T4BG2
tải về  89HPES10T4BG2 tải về
kích thước tập tin   1170.2 Kbytes
Page   32 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 10-Lane 4-Port Gen2 PCI Express® Switch

89HPES10T4BG2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
89HPES10T4BG2 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 89HPES10T4BG2
tải về  89HPES10T4BG2 Click to download

kích thước tập tin   1170.2 Kbytes
Page   32 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 10-Lane 4-Port Gen2 PCI Express® Switch

89HPES10T4BG2 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


89HPES10T4BG2 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
◆ High Performance PCI Express Switch
– Ten 5 Gbps Gen2 PCI Express lanes
– Four switch ports
• One x4 upstream port
• Three x2 downstream ports
– Low latency cut-through switch architecture
– Support for Max Payload Size up to 2048 bytes
– One virtual channel
– Eight traffic classes
– PCI Express Base Specification Revision 2.0 compliant
– Implements the following optional PCI Express features
• Advanced Error Reporting (AER) on all ports
• End-to-End CRC (ECRC)
• Access Control Services (ACS)
• Power Budgeting Enhanced Capability
• Device Serial Number Enhanced Capability
• Sub-System ID and Sub-System Vendor ID Capability
• VGA and ISA enable
• L0s and L1 ASPM
• ARI ECN
◆ Flexible Architecture with Numerous Configuration Options
– Automatic per port link width negotiation to x4, x2 or x1
– Automatic lane reversal on all ports
– Automatic polarity inversion
– Ability to load device configuration from serial EEPROM
◆ On-Die Temperature Sensor
– Range of 0 to 127.5 degrees Celsius
– Three programmable temperature thresholds with over and
under temperature threshold alarms
– Automatic recording of maximum high or minimum low
temperature
◆ Legacy Support
– PCI compatible INTx emulation
– Bus locking
◆ Highly Integrated Solution
– Incorporates on-chip internal memory for packet buffering and
queueing




Số phần tương tự - 89HPES10T4BG2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
89HPES10T4G2 IDT-89HPES10T4G2 Datasheet
281Kb / 30P
One virtual channel
logo
Renesas Technology Corp
89HPES10T4G2 RENESAS-89HPES10T4G2 Datasheet
478Kb / 31P
10-Lane 4-Port Gen2 PCI Express® Switch
May 10, 2016
More results


Mô tả tương tự - 89HPES10T4BG2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
89HPES16T4G2 IDT-89HPES16T4G2 Datasheet
570Kb / 32P
16-Lane 4-Port Gen2 PCI Express Switch
logo
Renesas Technology Corp
PES10T4G2 RENESAS-PES10T4G2 Datasheet
478Kb / 31P
10-Lane 4-Port Gen2 PCI Express® Switch
May 10, 2016
PES12T3BG2 RENESAS-PES12T3BG2 Datasheet
931Kb / 31P
12-Lane 3-Port Gen2 PCI Express® Switch
February 2, 2010
89HPES24T3G2 RENESAS-89HPES24T3G2 Datasheet
680Kb / 51P
24-Lane 3-Port Gen2 PCI Express® Switch
Revision 2.0
89HPES12T3G2 RENESAS-89HPES12T3G2 Datasheet
784Kb / 31P
12-Lane 3-Port Gen2 PCI Express® Switch
August 10, 2011
89HPES4T4G2 RENESAS-89HPES4T4G2 Datasheet
892Kb / 31P
4-Lane 4-Port Gen2 PCI Express® Switch
May 23, 2013
89HPES6T6G2 RENESAS-89HPES6T6G2 Datasheet
604Kb / 30P
6-Lane 6-Port Gen2 PCI Express® Switch
March 30, 2011
89HPES16T4AG2 RENESAS-89HPES16T4AG2 Datasheet
500Kb / 33P
16-Lane 4-Port Gen2 PCI Express® Switch
June 2, 2015
89HPES16T4G2 RENESAS-89HPES16T4G2 Datasheet
807Kb / 33P
16-Lane 4-Port Gen2 PCI Express® Switch
June 2, 2015
89HPES24T6G2 RENESAS-89HPES24T6G2 Datasheet
1Mb / 55P
24-Lane 6-Port Gen2 PCI Express® Switch
April 30, 2013
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com