công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3273562 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

3273562 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 3273562
tải về  3273562 tải về
kích thước tập tin   477.73 Kbytes
Page   19 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Distribution block - PTFIX 12X4-NS35 BK

3273562 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
3273562 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 3273562
tải về  3273562 Click to download

kích thước tập tin   477.73 Kbytes
Page   19 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Distribution block - PTFIX 12X4-NS35 BK

3273562 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


3273562 Thông tin chi tiết sản phẩm

Distribution block, the blocks can be bridged with one another via the conductor shaft, for
corresponding plug-in bridges, see accessories, Block with vertical alignment, nom. voltage: 800
V, nominal current: 32 A, connection method: Push-in connection, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm
2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: black

Your advantages
• Space savings of up to 50% on the DIN rail, thanks to transverse mounting
• Flexible use, thanks to DIN rail mounting, direct mounting or adhesive mounting
• Clear wiring, thanks to eleven different color variants
• Time savings of up to 80%, thanks to ready-to-mount blocks without manual bridging
• Time-saving conductor connection, thanks to tool-free Push-in direct connection technology




Số phần tương tự - 3273562

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3273560 PHOENIX-3273560 Datasheet
481Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 12X4-NS35 WH
Jun 29, 2022
3273564 PHOENIX-3273564 Datasheet
481Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 12X4-NS35 VT
Jun 29, 2022
3273565 PHOENIX-3273565 Datasheet
481Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 12X4-NS35 PK
Jun 29, 2022
3273566 PHOENIX-3273566 Datasheet
481Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 12X4-NS35 OG
3273568 PHOENIX-3273568 Datasheet
490Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 12X4-NS35-FE
Jun 29, 2022
More results


Mô tả tương tự - 3273562

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3273628 PHOENIX-3273628 Datasheet
474Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 10/12X4-NS35 BK
Jun 3, 2022
3273564 PHOENIX-3273564 Datasheet
481Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 12X4-NS35 VT
Jun 29, 2022
3273565 PHOENIX-3273565 Datasheet
481Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 12X4-NS35 PK
Jun 29, 2022
3273568 PHOENIX-3273568 Datasheet
490Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 12X4-NS35-FE
Jun 29, 2022
3273548 PHOENIX-3273548 Datasheet
481Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 12X4-NS35 GY
Jun 29, 2022
3273558 PHOENIX-3273558 Datasheet
481Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 12X4-NS35 BN
Jun 29, 2022
3273560 PHOENIX-3273560 Datasheet
481Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 12X4-NS35 WH
Jun 29, 2022
3273550 PHOENIX-3273550 Datasheet
476Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 12X4-NS35 BU
Jul 20, 2022
3273554 PHOENIX-3273554 Datasheet
480Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 12X4-NS35 YE
3273556 PHOENIX-3273556 Datasheet
480Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 12X4-NS35 GN
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com