công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1987960 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1987960 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1987960
tải về  1987960 tải về
kích thước tập tin   357.71 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB terminal block - PT 2,5/ 3-7,5-V

1987960 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1987960 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1987960
tải về  1987960 Click to download

kích thước tập tin   357.71 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB terminal block - PT 2,5/ 3-7,5-V

1987960 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1987960 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB terminal block, nominal current: 32 A, rated voltage (III/2): 800 V, nominal cross section: 2.5
mm2, number of potentials: 3, number of rows: 1, number of positions per row: 3, product range:
PT 2,5/..-V, pitch: 7.5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, mounting:
Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 90 °, color: green, Pin layout: Linear
pinning, Solder pin [P]: 4.1 mm, number of solder pins per potential: 1, type of packaging:
packed in cardboard

Your advantages
• Well-known connection principle allows worldwide use
• Low temperature rise, thanks to maximum contact force
• High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
• Allows connection of two conductors
• The latching on the side enables various numbers of positions to be combined




Số phần tương tự - 1987960

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kontron
19879 KONTRON-19879 Datasheet
1Mb / 2P
3U CompactPCI® PMC CARRIER BOARD
logo
PHOENIX CONTACT
1987957 PHOENIX-1987957 Datasheet
86Kb / 5P
Screw compact terminal block - PT 2,5/ 2-7,5-V
1987973 PHOENIX-1987973 Datasheet
440Kb / 11P
PT 2,5/ 4-7,5-V - PCB terminal block
logo
Tyco Electronics
1987982-3 MACOM-1987982-3 Datasheet
3Mb / 40P
SOLARLOK Photovoltaic Interconnection System
logo
PHOENIX CONTACT
1987986 PHOENIX-1987986 Datasheet
441Kb / 11P
PT 2,5/ 5-7,5-V - PCB terminal block
More results


Mô tả tương tự - 1987960

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1701160 PHOENIX-1701160 Datasheet
89Kb / 4P
PCB terminal block - PT 2,5/ 3-7,5-H BK
1988024 PHOENIX-1988024 Datasheet
147Kb / 8P
PCB terminal block - PT 2,5/ 9-7,5-V
1988118 PHOENIX-1988118 Datasheet
146Kb / 7P
PCB terminal block - PT 2,5/ 3-7,5-H
1987999 PHOENIX-1987999 Datasheet
441Kb / 11P
PT 2,5/ 6-7,5-V - PCB terminal block
1988008 PHOENIX-1988008 Datasheet
440Kb / 11P
PT 2,5/ 7-7,5-V - PCB terminal block
1988066 PHOENIX-1988066 Datasheet
435Kb / 11P
PT 2,5/13-7,5-V - PCB terminal block
1988095 PHOENIX-1988095 Datasheet
435Kb / 11P
PT 2,5/16-7,5-V - PCB terminal block
1988037 PHOENIX-1988037 Datasheet
439Kb / 11P
PT 2,5/10-7,5-V - PCB terminal block
1987986 PHOENIX-1987986 Datasheet
441Kb / 11P
PT 2,5/ 5-7,5-V - PCB terminal block
1988011 PHOENIX-1988011 Datasheet
440Kb / 11P
PT 2,5/ 8-7,5-V - PCB terminal block
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com