công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

8545AG-01LF bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

8545AG-01LF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 8545AG-01LF
tải về  8545AG-01LF tải về
kích thước tập tin   413.67 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Skew, 1-to-4 LVCMOS/LVTTL-to-LVDS Fanout Buffer

8545AG-01LF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
8545AG-01LF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 8545AG-01LF
tải về  8545AG-01LF Click to download

kích thước tập tin   413.67 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Skew, 1-to-4 LVCMOS/LVTTL-to-LVDS Fanout Buffer

8545AG-01LF bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


8545AG-01LF Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Four differential LVDS output pairs
• Two LVCMOS/LVTTL clock inputs to support redundant
or selectable frequency fanout applications
• Maximum output frequency: 650MHz
• Translates LVCMOS/LVTTL input signals to LVDS levels
• Output skew: 40ps (maximum)
• Part-to-part skew: 500ps (maximum)
• Propagation delay: 3.6ns (maximum)
• Full 3.3Vsupply mode
• 0°C to 70°C ambient operating temperature
• Industrial temperature information available upon request
• Available in lead-free (RoHS 6) package




Số phần tương tự - 8545AG-01LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
8545AG-01LF IDT-8545AG-01LF Datasheet
220Kb / 13P
LVCMOS/LVTTL-to-LVDS Fanout Buffer
8545AG-01LFT IDT-8545AG-01LFT Datasheet
220Kb / 13P
LVCMOS/LVTTL-to-LVDS Fanout Buffer
More results


Mô tả tương tự - 8545AG-01LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
ICS8545I-02 IDT-ICS8545I-02 Datasheet
675Kb / 13P
Low Skew, 1-to-4 LVCMOS/LVTTL-to-LVDS Fanout Buffer
ICS8545-02 IDT-ICS8545-02 Datasheet
704Kb / 13P
LOW SKEW, 1-TO-4 LVCMOS/LVTTL-TO-LVDS FANOUT BUFFER
ICS8545BGLF IDT-ICS8545BGLF Datasheet
2Mb / 15P
LOW SKEW, 1-TO-4 LVCMOS/LVTTL-TO-LVDS FANOUT BUFFER
ICS8545I IDT-ICS8545I Datasheet
715Kb / 15P
LOW SKEW, 1-TO-4 LVCMOS/LVTTL-TO-LVDS FANOUT BUFFER
8545-02 IDT-8545-02_12 Datasheet
240Kb / 13P
LOW SKEW, 1-TO-4 LVCMOS/LVTTL-TO-LVDS FANOUT BUFFER
8545 IDT-8545 Datasheet
228Kb / 15P
LOW SKEW, 1-TO-4 LVCMOS/LVTTL-TO-LVDS FANOUT BUFFER
logo
Renesas Technology Corp
854105 RENESAS-854105 Datasheet
407Kb / 14P
Low Skew, 1-to-4, LVCMOS/LVTTL-to-LVDS Fanout Buffer
7/10/15
854105I RENESAS-854105I Datasheet
474Kb / 14P
Low Skew, 1-to-4, LVCMOS/ LVTTL-to-LVDS Fanout Buffer
February 23, 2016
8545-02 RENESAS-8545-02 Datasheet
402Kb / 14P
LOW SKEW, 1-TO-4 LVCMOS/LVTTL-TO-LVDS FANOUT BUFFER
REV. A 5/7/15
8545I-02 RENESAS-8545I-02 Datasheet
390Kb / 14P
Low Skew, 1-to-4 LVCMOS/LVTTL-to-LVDS Fanout Buffer
REVISION A 5/7/15
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com