công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

8533AG-01LFT bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

8533AG-01LFT Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 8533AG-01LFT
tải về  8533AG-01LFT tải về
kích thước tập tin   411.98 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Skew, 1-to-4 Differential-to-3.3V LVPECL Fanout Buffer

8533AG-01LFT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
8533AG-01LFT Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 8533AG-01LFT
tải về  8533AG-01LFT Click to download

kích thước tập tin   411.98 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Skew, 1-to-4 Differential-to-3.3V LVPECL Fanout Buffer

8533AG-01LFT bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


8533AG-01LFT Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Four differential 3.3V LVPECL outputs
• Selectable differential CLK, nCLK or LVPECL clock inputs
• CLK, nCLK pair can accept the following differential
input levels: LVDS, LVPECL, LVHSTL, SSTL, HCSL
• PCLK, nPCLK supports the following input types:
LVPECL, CML, SSTL
• Maximum output frequency: 650MHz
• Translates any single-ended input signal to 3.3V
LVPECL levels with resistor bias on nCLK input
• Output skew: 30ps (maximum)
• Part-to-part skew: 150ps (maximum)
• Propagation delay: 1.4ns (maximum)
• Additive phase jitter, RMS: 0.06ps (typical)
• 3.3V operating supply
• 0°C to 70°C ambient operating temperature
• Lead-Free package
• Industrial temperature information available upon request




Số phần tương tự - 8533AG-01LFT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
8533AG-01LFT IDT-8533AG-01LFT Datasheet
280Kb / 17P
LOW SKEW, 1-TO-4 DIFFERENTIAL-TO-3.3V LVPECL FANOUT BUFFER
8533AG-01LFT IDT-8533AG-01LFT Datasheet
266Kb / 17P
Different ial-to-3.3V LVPECL Fanout Buffer
More results


Mô tả tương tự - 8533AG-01LFT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS8533-01 ICST-ICS8533-01 Datasheet
125Kb / 13P
LOW SKEW, 1-TO-4 DIFFERENTIAL-TO-3.3V LVPECL FANOUT BUFFER
REV. B JULY 16, 2001
logo
Pericom Semiconductor C...
PI6C48533-01 PERICOM-PI6C48533-01 Datasheet
409Kb / 7P
3.3V Low Skew 1-to-4 Differential/LVCMOS to LVPECL Fanout Buffer
logo
Integrated Device Techn...
8533AG-01LFT IDT-8533AG-01LFT Datasheet
280Kb / 17P
LOW SKEW, 1-TO-4 DIFFERENTIAL-TO-3.3V LVPECL FANOUT BUFFER
logo
Texas Instruments
LMK00725 TI1-LMK00725 Datasheet
1,006Kb / 23P
Low Skew, 1-to-5, Differential-to-3.3V LVPECL Fanout Buffer
logo
Pericom Semiconductor C...
PI6C48533-01 PERICOM-PI6C48533-01_15 Datasheet
668Kb / 7P
3.3V Low Skew 1-to-4 Differential/LVCMOS to LVPECL Fanout Buffer
PI6C485311 PERICOM-PI6C485311_06 Datasheet
370Kb / 6P
3.3V Low Skew 1-to-2 Differential to LVPECL Fanout Buffer
logo
Integrated Device Techn...
853S004I IDT-853S004I Datasheet
278Kb / 20P
Low Skew, 1-to-4, Differential-to-2.5V, 3.3V LVPECL Fanout Buffer
ICS853S004I IDT-ICS853S004I Datasheet
278Kb / 20P
Low Skew, 1-to-4, Differential-to-2.5V, 3.3V LVPECL Fanout Buffer
logo
Renesas Technology Corp
8533I-01 RENESAS-8533I-01 Datasheet
492Kb / 19P
Low Skew, 1-to-4 Differential-to-3.3V LVPECL Fanout Buffer
7/9/15
ICS853S004I RENESAS-ICS853S004I Datasheet
474Kb / 21P
Low Skew, 1-to-4, Differential-to-2.5V, 3.3V LVPECL Fanout Buffer
May 27, 2017
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com