công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

84321I bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

84321I Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 84321I
tải về  84321I tải về
kích thước tập tin   466.6 Kbytes
Page   19 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 260MHz, Crystal-to-3.3V Differential LVPECL Clock Synthesizer

84321I Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
84321I Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 84321I
tải về  84321I Click to download

kích thước tập tin   466.6 Kbytes
Page   19 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 260MHz, Crystal-to-3.3V Differential LVPECL Clock Synthesizer

84321I bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


84321I Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Dual differential 3.3V LVPECL outputs
• Selectable crystal oscillator interface
or LVCMOS/LVTTL TEST_CLK
• Output frequency range: 103.3MHz to 260MHz
• Crystal input frequency range: 14MHz to 40MHz
• VCO range: 620MHz to 780MHz
• Parallel or serial interface for programming counter
and output dividers
• RMS period jitter: 3ps (typical)
• RMS phase jitter at 155.52MHz, using a 38.88MHz crystal
(12kHz to 20MHz): 2.5ps (typical)
Phase noise: 155.52MHz
Offset Noise Power
100Hz ..................-84.1 dBc/Hz
1kHz ................-109.8 dBc/Hz
10kHz ................-126.3 dBc/Hz
100kHz ................-128.7 dBc/Hz
• 3.3V supply voltage
• -40°C to 85°C ambient operating temperature
• Available in lead-free (RoHS 6) package
• For functional replacement part use 8T49N241




Số phần tương tự - 84321I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
84321I IDT-84321I Datasheet
286Kb / 18P
260MHz, Crystal-to-3.3V Differential
More results


Mô tả tương tự - 84321I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS84321 ICST-ICS84321 Datasheet
204Kb / 18P
260MHZ, CRYSTAL-TO-3.3V DIFFERENTIAL LVPECL FREQUENCY SYNTHESIZER
REV. B JUNE 9, 2005
ICS8432-51 ICST-ICS8432-51 Datasheet
160Kb / 17P
700MHZ, CRYSTAL-TO-3.3V DIFFERENTIAL LVPECL FREQUENCY SYNTHESIZER
REV. C APRIL 8, 2005
ICS8432-51K ICST-ICS8432-51K Datasheet
227Kb / 16P
700MHZ, CRYSTAL-TO-3.3V DIFFERENTIAL LVPECL FREQUENCY SYNTHESIZER
REV. A MARCH 22, 2004
ICS84321I ICST-ICS84321I Datasheet
301Kb / 16P
260MHZ, CRYSTAL-TO-3.3V DIFFERENTIAL LVPECL FREQUENCY SYNTHESIZER
REV. A OCTOBER 10, 2003
logo
Pericom Semiconductor C...
PI6C484321 PERICOM-PI6C484321 Datasheet
507Kb / 9P
260MHz Crystal-to-3.3V Differential LVPECL Frequency Synthesizer
logo
Integrated Device Techn...
ICS843S1066 IDT-ICS843S1066 Datasheet
869Kb / 12P
CRYSTAL-TO-3.3V LVPECL CLOCK SYNTHESIZER
ICS843S1333 IDT-ICS843S1333 Datasheet
765Kb / 13P
CRYSTAL-TO-3.3V LVPECL CLOCK SYNTHESIZER
843S1333D IDT-843S1333D Datasheet
336Kb / 15P
Crystal-to-3.3V LVPECL Clock Synthesizer
84321I IDT-84321I Datasheet
286Kb / 18P
260MHz, Crystal-to-3.3V Differential
logo
Renesas Technology Corp
843S1333D RENESAS-843S1333D Datasheet
529Kb / 16P
Crystal-to-3.3V LVPECL Clock Synthesizer
December 2, 2015
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com