công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

83940DY-01LF bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

83940DY-01LF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 83940DY-01LF
tải về  83940DY-01LF tải về
kích thước tập tin   399.26 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Skew, 1-to-18 LVPECL-TO-LVCMOS / LVTTL Fanout Buffer

83940DY-01LF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
83940DY-01LF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 83940DY-01LF
tải về  83940DY-01LF Click to download

kích thước tập tin   399.26 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Skew, 1-to-18 LVPECL-TO-LVCMOS / LVTTL Fanout Buffer

83940DY-01LF bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


83940DY-01LF Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Eighteen LVCMOS/LVTTL outputs, 23Ω typical output impedance
• Selectable LVCMOS_CLK or LVPECL clock inputs
• LVCMOS_CLK supports the following input types:
LVCMOS or LVTTL
• PCLK, nPCLK supports the following input types:
LVPECL, CML, SSTL
• Maximum output frequency: 250MHz
• Output skew: 85ps (maximum)
• Part-to-part skew: 750ps (maximum)
• Full 3.3V, 2.5V or mixed 3.3V, 2.5V supply modes
• 0°C to 70°C ambient operating temperature
• Available in lead-free RoHS compliant package




Số phần tương tự - 83940DY-01LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
83940DY-01LF IDT-83940DY-01LF Datasheet
190Kb / 15P
Low Skew, 1-to-18 LVPECL-TO-LVCMOS / LVTTL Fanout Buffer
83940DY-01LFT IDT-83940DY-01LFT Datasheet
190Kb / 15P
Low Skew, 1-to-18 LVPECL-TO-LVCMOS / LVTTL Fanout Buffer
More results


Mô tả tương tự - 83940DY-01LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pericom Semiconductor C...
PI6C48535-01 PERICOM-PI6C48535-01 Datasheet
347Kb / 5P
3.3V Low Skew 1-to-4 LVTTL/LVCMOS to LVPECL Fanout Buffer
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS83940I-01 ICST-ICS83940I-01 Datasheet
262Kb / 13P
LOW SKEW, 1-TO-18 LVPECL-TO-LVCMOS / LVTTL FANOUT BUFFER
REV. A MARCH 1, 2004
ICS83940D ICST-ICS83940D Datasheet
296Kb / 15P
LOW SKEW, 1-TO-18 LVPECL-TO-LVCMOS / LVTTL FANOUT BUFFER
REV. B JUNE 15, 2004
ICS83940DI ICST-ICS83940DI Datasheet
112Kb / 13P
LOW SKEW, 1-TO-18 LVPECL-TO-LVCMOS / LVTTL FANOUT BUFFER
REV. A DECEMBER 12, 2002
logo
Integrated Device Techn...
ICS83940DI IDT-ICS83940DI_16 Datasheet
237Kb / 19P
Low Skew, 1-to18 LVPECL-to-LVCMOS/LVTTL Fanout Buffer
83940-01 IDT-83940-01 Datasheet
190Kb / 15P
Low Skew, 1-to-18 LVPECL-TO-LVCMOS / LVTTL Fanout Buffer
83940I-01 IDT-83940I-01 Datasheet
221Kb / 19P
Low Skew, 1-to-18 LVPECL-to-LVCMOS/LVTTL Fanout
logo
Renesas Technology Corp
83940D RENESAS-83940D Datasheet
428Kb / 17P
Low Skew, 1-to-18 LVPECL-TO-LVCMOS / LVTTL Fanout Buffer
REVISION B 3/25/15
ICS83940I-01 RENESAS-ICS83940I-01 Datasheet
418Kb / 20P
Low Skew, 1-to-18 LVPECL-to-LVCMOS/LVTTL Fanout
Rev A 3/27/15
ICS83940DI RENESAS-ICS83940DI Datasheet
582Kb / 17P
Low Skew, 1 to 18 LVPECL to LVCMOS/LVTTL Fanout Buffer
January 7, 2020
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com