công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

83054AGI-01LF bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

83054AGI-01LF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 83054AGI-01LF
tải về  83054AGI-01LF tải về
kích thước tập tin   385.36 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 4-Bit, 2:1, Single-Ended Multiplexer

83054AGI-01LF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
83054AGI-01LF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 83054AGI-01LF
tải về  83054AGI-01LF Click to download

kích thước tập tin   385.36 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 4-Bit, 2:1, Single-Ended Multiplexer

83054AGI-01LF bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


83054AGI-01LF Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Four-bit, 2:1 single-ended multiplexer
• Nominal output impedance: 15Ω (VDDO= 3.3V)
• Maximum output frequency: 250MHz
• Propagation delay: 3.2ns (maximum), VDD= VDDO= 3.3V• Input skew: 170ps (maximum), VDD= VDDO= 3.3V
• Output skew: 90ps (maximum), VDD= VDDO= 3.3V
• Part-to-part skew: 800ps (maximum), VDD= VDDO= 3.3V
• Additive phase jitter, RMS at 155.52MHz, (12kHz – 20MHz):
0.18ps (typical)
• Operating supply modes:VDD/VDDO
3.3V/3.3V
3.3V/2.5V
3.3V/1.8V
2.5V/2.5V
2.5V/1.8V
• -40°C to 85°C ambient operating temperature
• Available in lead-free (RoHS 6) package




Số phần tương tự - 83054AGI-01LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Circuit Syst...
83054AGI ICST-83054AGI Datasheet
156Kb / 13P
4 : 1, SINGLE-ENDED MULTIPLEXER
REV. A JANUARY 3, 2006
logo
Integrated Device Techn...
83054AGILF IDT-83054AGILF Datasheet
271Kb / 14P
4:1, SINGLE-ENDED MULTIPLEXER
83054AGILF IDT-83054AGILF Datasheet
154Kb / 14P
4:1, Single-Ended Multiplexer
logo
Renesas Technology Corp
83054AGILF RENESAS-83054AGILF Datasheet
348Kb / 15P
4:1, Single-Ended Multiplexer
December 15, 2015
logo
Integrated Device Techn...
83054AGILFT IDT-83054AGILFT Datasheet
154Kb / 14P
4:1, Single-Ended Multiplexer
More results


Mô tả tương tự - 83054AGI-01LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS83052I-01 ICST-ICS83052I-01 Datasheet
217Kb / 12P
2-BIT, 2 : 1, SINGLE-ENDED MULTIPLEXER
REV. A NOVEMBER 24, 2004
ICS83052I ICST-ICS83052I Datasheet
176Kb / 12P
2:1, SINGLE-ENDED MULTIPLEXER
REV. A AUGUST 2, 2005
ICS83054I-01 ICST-ICS83054I-01 Datasheet
216Kb / 12P
4-BIT, 2 : 1, SINGLE-ENDED MULTIPLEXER
REV. A NOVEMBER 24, 2004
ICS83056I-01 ICST-ICS83056I-01 Datasheet
213Kb / 12P
6-BIT, 2 : 1, SINGLE-ENDED MULTIPLEXER
REV. A FEBRUARY 7, 2005
logo
Integrated Device Techn...
83052AGILFT IDT-83052AGILFT Datasheet
195Kb / 17P
2 1 single-ended multiplexer
83052I-01 IDT-83052I-01 Datasheet
314Kb / 15P
2-Bit, 2:1, Single-Ended Multiplexer
logo
Renesas Technology Corp
8CA3052I RENESAS-8CA3052I Datasheet
399Kb / 18P
2:1 Single-Ended Multiplexer
January 27, 2016
83052I-01 RENESAS-83052I-01 Datasheet
509Kb / 16P
2-Bit, 2:1, Single-Ended Multiplexer
December 16, 2015
83052I RENESAS-83052I Datasheet
395Kb / 18P
2:1, Single-Ended Multiplexer
December 15, 2015
ICS83056I-01 RENESAS-ICS83056I-01 Datasheet
833Kb / 15P
6-BIT, 2:1, SINGLE-ENDED LVCMOS MULTIPLEXER
JANUARY 29, 2009
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com