công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

843S1066D bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

843S1066D Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 843S1066D
tải về  843S1066D tải về
kích thước tập tin   514.71 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Crystal-to-3.3V LVPECL Frequency Synthesizer

843S1066D Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
843S1066D Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 843S1066D
tải về  843S1066D Click to download

kích thước tập tin   514.71 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Crystal-to-3.3V LVPECL Frequency Synthesizer

843S1066D bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


843S1066D Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• One differential LVPECL output
• Crystal oscillator interface designed for 18pF, 20MHz parallel
resonant crystal
• Cycle-to-Cycle Jitter: 12ps (maximum)
• Period Jitter, RMS: 2.8ps (maximum)
• Output Duty Cycle: 48 – 52%
• Full 3.3V supply mode
• 0°C to 70°C ambient operating temperature
• Available in lead-free (RoHS 6) package
• For functional replacement part use 8V97051




Số phần tương tự - 843S1066D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
843S1066D IDT-843S1066D Datasheet
321Kb / 15P
Crystal-to-3.3V LVPECL Frequency Synthesizer
843S1066DGLF IDT-843S1066DGLF Datasheet
321Kb / 15P
Crystal-to-3.3V LVPECL Frequency Synthesizer
843S1066DGLFT IDT-843S1066DGLFT Datasheet
321Kb / 15P
Crystal-to-3.3V LVPECL Frequency Synthesizer
More results


Mô tả tương tự - 843S1066D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS843003 ICST-ICS843003 Datasheet
295Kb / 17P
FEMTOCLOCKS CRYSTAL-TO-3.3V LVPECL FREQUENCY SYNTHESIZER
REV. A JULY 27, 2004
ICS843004-02 ICST-ICS843004-02 Datasheet
183Kb / 12P
CRYSTAL-TO-3.3V LVPECL FREQUENCY SYNTHESIZER
REV. A JULY 20, 2005
ICS843252 ICST-ICS843252 Datasheet
196Kb / 15P
FEMTOCLOCKS??CRYSTAL-TO-3.3V LVPECL FREQUENCY SYNTHESIZER
REV. A NOVEMBER 9, 2005
logo
Integrated Device Techn...
ICS843003I-09 IDT-ICS843003I-09 Datasheet
702Kb / 17P
FEMTOCLOCKS??CRYSTAL-TO-3.3V LVPECL FREQUENCY SYNTHESIZER
843S1066D IDT-843S1066D Datasheet
321Kb / 15P
Crystal-to-3.3V LVPECL Frequency Synthesizer
843003I-01 IDT-843003I-01 Datasheet
233Kb / 17P
FemtoClock Crystal-to-3.3V LVPECL Frequency Synthesizer
843004-125 IDT-843004-125 Datasheet
264Kb / 15P
FemtoClock Crystal-to-3.3V LVPECL Frequency Synthesizer
843252 IDT-843252 Datasheet
382Kb / 17P
FemtoClock Crystal-to- 3.3V LVPECL Frequency Synthesizer
843256I IDT-843256I Datasheet
272Kb / 17P
FemtoClocks Crystal-to-3.3V LVPECL Frequency Synthesizer
8433625 IDT-8433625 Datasheet
412Kb / 19P
FemtoClock Crystal-to-3.3V LVPECL Frequency Synthesizer
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com