công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

843S06FYLF bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

843S06FYLF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 843S06FYLF
tải về  843S06FYLF tải về
kích thước tập tin   509.19 Kbytes
Page   24 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Voltage, Low Skew, 1.244GHz PLL Clock Synthesizer

843S06FYLF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
843S06FYLF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 843S06FYLF
tải về  843S06FYLF Click to download

kích thước tập tin   509.19 Kbytes
Page   24 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Voltage, Low Skew, 1.244GHz PLL Clock Synthesizer

843S06FYLF bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


843S06FYLF Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Six differential 3.3V LVPECL outputs
1,244.16/622.08MHz; 1,244.16/622.08MHz
622.08/311.04MHz; 311.04/155.52MHz
155.52/77.76MHz; 77.76/38.88MHz
• Three selectable differential reference clock inputs
Clock frequency range: 19MHz to 622MHz
• REF_CLKx, nREF_CLKx pairs can accept the following differential
input level: LVPECL
• Intrinsic jitter: 0.017mUI
RMS
@ 622MHz
• Output skew: 200ps (maximum)
• Optional external VCXO possible
• Simple external loop fi lter
• Lock detect output signal
• Full 3.3V operating supply
• Low power operation 0.6W (typical)
• -40°C to 85°C ambient operating temperature
• Lead-free (RoHS 6) packaging




Số phần tương tự - 843S06FYLF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
843S06FYLF IDT-843S06FYLF Datasheet
335Kb / 23P
Low Voltage, Low Skew, 1.244GHz PLL Clock Synthesizer
843S06FYLFT IDT-843S06FYLFT Datasheet
335Kb / 23P
Low Voltage, Low Skew, 1.244GHz PLL Clock Synthesizer
More results


Mô tả tương tự - 843S06FYLF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC88915 MOTOROLA-MC88915 Datasheet
147Kb / 13P
Low Skew CMOS PLL Clock Driver
MC88915TFN55 MOTOROLA-MC88915TFN55 Datasheet
216Kb / 20P
LOW SKEW CMOS PLL CLOCK DRIVER
MC88LV915T MOTOROLA-MC88LV915T Datasheet
127Kb / 11P
LOW SKEW CMOS PLL CLOCK DRIVER
MC88LV926 MOTOROLA-MC88LV926 Datasheet
108Kb / 10P
LOW SKEW CMOS PLL 68060 CLOCK DRIVER
logo
Integrated Device Techn...
IDT59910A IDT-IDT59910A Datasheet
52Kb / 6P
LOW SKEW PLL CLOCK DRIVER TURBOCLOCK JR.
logo
Exar Corporation
XRK39910 EXAR-XRK39910 Datasheet
229Kb / 9P
3.3V LOW SKEW PLL CLOCK DRIVER
logo
Motorola, Inc
MC88LV915T MOTOROLA-MC88LV915T_01 Datasheet
143Kb / 12P
Low Voltage Low Skew CMOS PLL Clock Driver, 3-State
logo
Integrated Device Techn...
MC88LV926 IDT-MC88LV926 Datasheet
283Kb / 11P
Low Skew CMOS PLL 68060 Clock Driver
logo
Motorola, Inc
MC88915FN70 MOTOROLA-MC88915FN70 Datasheet
154Kb / 13P
Low Skew CMOS PLL Clock Driver
logo
Integrated Device Techn...
843S06 IDT-843S06 Datasheet
335Kb / 23P
Low Voltage, Low Skew, 1.244GHz PLL Clock Synthesizer
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com