công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

71T75902S75PFG bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

71T75902S75PFG Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 71T75902S75PFG
tải về  71T75902S75PFG tải về
kích thước tập tin   298.28 Kbytes
Page   24 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 1M x 18 2.5V Synchronous ZBT™ SRAM 2.5V I/O, Burst Counter Flow-Through Outputs

71T75902S75PFG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
71T75902S75PFG Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 71T75902S75PFG
tải về  71T75902S75PFG Click to download

kích thước tập tin   298.28 Kbytes
Page   24 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 1M x 18 2.5V Synchronous ZBT™ SRAM 2.5V I/O, Burst Counter Flow-Through Outputs

71T75902S75PFG bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


71T75902S75PFG Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
◆ 1M x 18 memory configuration
◆ Supports high performance system speed - 100 MHz
(7.5 ns Clock-to-Data Access)
◆ ZBTTM Feature - No dead cycles between write and read cycles
◆ Internally synchronized output buffer enable eliminates the
need to control OE
◆ Single R/W (READ/WRITE) control pin
◆ 4-word burst capability (Interleaved or linear)
◆ Individual byte write (BW1 - BW2 control (May tie active)
◆ Three chip enables for simple depth expansion
◆ 2.5V power supply (±5%)
◆ 2.5V (±5%) I/O Supply (VDDQ)
◆ Power down controlled by ZZ input
◆ Boundary Scan JTAG Interface (IEEE 1149.1 Compliant)
◆ Packaged in a JEDEC standard 100-pin plastic thin quad
flatpack (TQFP), 119 ball grid array (BGA)
◆ Industrial temperature range (–40°C to +85°C) is available
for selected speeds
◆ Green parts available, see Ordering Information




Số phần tương tự - 71T75902S75PFG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
71T75902S75PFG IDT-71T75902S75PFG Datasheet
230Kb / 23P
2.5V Synchronous ZBT SRAM 2.5V I/O, Burst Counter Flow-Through Outputs
71T75902S75PFG8 IDT-71T75902S75PFG8 Datasheet
230Kb / 23P
2.5V Synchronous ZBT SRAM 2.5V I/O, Burst Counter Flow-Through Outputs
71T75902S75PFGI IDT-71T75902S75PFGI Datasheet
230Kb / 23P
2.5V Synchronous ZBT SRAM 2.5V I/O, Burst Counter Flow-Through Outputs
71T75902S75PFGI8 IDT-71T75902S75PFGI8 Datasheet
230Kb / 23P
2.5V Synchronous ZBT SRAM 2.5V I/O, Burst Counter Flow-Through Outputs
More results


Mô tả tương tự - 71T75902S75PFG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDT71T75602 IDT-IDT71T75602 Datasheet
637Kb / 25P
512K x 36, 1M x 18 2.5V Synchronous ZBT??SRAMs 2.5V I/O, Burst Counter Pipelined Outputs
IDT71V2546S IDT-IDT71V2546S Datasheet
1,004Kb / 28P
128K x 36, 256K x 18 3.3V Synchronous ZBT SRAMs 2.5V I/O, Burst Counter Pipelined Outputs
IDT71V2556S IDT-IDT71V2556S Datasheet
1,019Kb / 28P
128K x 36, 256K x 18 3.3V Synchronous ZBT SRAMs 2.5V I/O, Burst Counter Pipelined Outputs
IDT71V65602 IDT-IDT71V65602 Datasheet
970Kb / 26P
256K x 36, 512K x 18 3.3V Synchronous ZBT SRAMs 2.5V I/O, Burst Counter Pipelined Outputs
IDT71T75702 IDT-IDT71T75702 Datasheet
636Kb / 26P
512K x 36, 1M x 18 2.5V Synchronous ZBT SRAMs 2.5V I/O, Burst Counter Flow-Through Outputs
IDT71T75602 IDT-IDT71T75602_17 Datasheet
260Kb / 26P
2.5V Synchronous ZBT SRAMs I/O, Burst Counter Pipelined Outputs
IDT71T75902 IDT-IDT71T75902_17 Datasheet
230Kb / 23P
2.5V Synchronous ZBT SRAM 2.5V I/O, Burst Counter Flow-Through Outputs
logo
Renesas Technology Corp
71T75602 RENESAS-71T75602 Datasheet
348Kb / 28P
512K x 36, 1M x 18 2.5V Synchronous ZBT™ SRAMs 2.5V I/O, Burst Counter Pipelined Outputs
Sep.27.21
71V2546S RENESAS-71V2546S Datasheet
279Kb / 22P
128K x 36 3.3V Synchronous ZBT™ SRAM 2.5V I/O, Burst Counter Pipelined Outputs
Aug.12.20
71V2556S RENESAS-71V2556S Datasheet
298Kb / 25P
128K x 36 3.3V Synchronous ZBT™ SRAMs 2.5V I/O, Burst Counter Pipelined Outputs
Aug.20.20
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com