công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

70V3579S4BCG bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

70V3579S4BCG Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 70V3579S4BCG
tải về  70V3579S4BCG tải về
kích thước tập tin   506.88 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện HIGH-SPEED 3.3V 32K x 36 SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT STATIC RAM WITH 3.3V OR 2.5V INTERFACE

70V3579S4BCG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
70V3579S4BCG Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 70V3579S4BCG
tải về  70V3579S4BCG Click to download

kích thước tập tin   506.88 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện HIGH-SPEED 3.3V 32K x 36 SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT STATIC RAM WITH 3.3V OR 2.5V INTERFACE

70V3579S4BCG bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


70V3579S4BCG Thông tin chi tiết sản phẩm

Features:
◆ True Dual-Port memory cells which allow simultaneous
access of the same memory location
◆ High-speed clock to data access
– Commercial: 4.2/5/6ns (max.)
– Industrial: 5ns (max)
◆ Pipelined output mode
◆ Counter enable and reset features
◆ Dual chip enables allow for depth expansion without
additional logic
◆ Full synchronous operation on both ports
– 7.5ns cycle time, 133MHz operation (9.6 Gbps bandwidth)
– Fast 4.2ns clock to data out
– 1.8ns setup to clock and 0.7ns hold on all control, data, and
address inputs @ 133MHz
– Data input, address, byte enable and control registers
– Self-timed write allows fast cycle time
◆ Separate byte controls for multiplexed bus and bus
matching compatibility
◆ LVTTL- compatible, single 3.3V (±150mV) power supply for
core
◆ LVTTL compatible, selectable 3.3V (±150mV)/2.5V (±125mV)
power supply for I/Os and control signals on each port
◆ Industrial temperature range (-40°C to +85°C) is
available for selected speeds
◆ Available in a 208-pin Plastic Quad Flatpack (PQFP) and
208-pin fine pitch Ball Grid Array, and 256-pin Ball Grid
Array
◆ Green parts available, see ordering information




Số phần tương tự - 70V3579S4BCG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
70V3579S4BCG IDT-70V3579S4BCG Datasheet
184Kb / 17P
HIGH-SPEED 3.3V 32K x 36 SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT STATIC RAM
70V3579S4BCG IDT-70V3579S4BCG Datasheet
208Kb / 17P
HIGH-SPEED 3.3V SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT STATIC RAM
70V3579S4BCG8 IDT-70V3579S4BCG8 Datasheet
184Kb / 17P
HIGH-SPEED 3.3V 32K x 36 SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT STATIC RAM
70V3579S4BCG8 IDT-70V3579S4BCG8 Datasheet
208Kb / 17P
HIGH-SPEED 3.3V SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT STATIC RAM
70V3579S4BCGI IDT-70V3579S4BCGI Datasheet
184Kb / 17P
HIGH-SPEED 3.3V 32K x 36 SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT STATIC RAM
More results


Mô tả tương tự - 70V3579S4BCG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDT70V3569 IDT-IDT70V3569 Datasheet
187Kb / 16P
HIGH-SPEED 3.3V 16K x 36 SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT STATIC RAM WITH 3.3V OR 2.5V INTERFACE
IDT70V3579S IDT-IDT70V3579S Datasheet
187Kb / 16P
HIGH-SPEED 3.3V 32K x 36 SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT STATIC RAM WITH 3.3V OR 2.5V INTERFACE
IDT70V3379S IDT-IDT70V3379S Datasheet
186Kb / 17P
HIGH-SPEED 3.3V 32K x 18 SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT STATIC RAM WITH 3.3V OR 2.5V INTERFACE
IDT70T3539M IDT-IDT70T3539M Datasheet
421Kb / 26P
HIGH-SPEED 2.5V 512K x 36 SYNCHRONOUS DUAL-PORT STATIC RAM WITH 3.3V OR 2.5V INTERFACE
IDT70V3389S IDT-IDT70V3389S Datasheet
176Kb / 17P
HIGH-SPEED 3.3V 64K x 18 SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT STATIC RAM WITH 3.3V OR 2.5V INTERFACE
IDT70T3509M IDT-IDT70T3509M Datasheet
259Kb / 23P
HIGH-SPEED 2.5V 1024K x 36 SYNCHRONOUS DUAL-PORT STATIC RAM WITH 3.3V OR 2.5V INTERFACE
IDT70V3579S IDT-IDT70V3579S_14 Datasheet
184Kb / 17P
HIGH-SPEED 3.3V 32K x 36 SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT STATIC RAM
logo
Renesas Technology Corp
70V3379 RENESAS-70V3379 Datasheet
466Kb / 18P
HIGH-SPEED 3.3V 32K x 18 SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT STATIC RAM WITH 3.3V OR 2.5V INTERFACE
JULY 2019
70V3389 RENESAS-70V3389 Datasheet
466Kb / 18P
HIGH-SPEED 3.3V 64K x 18 SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT STATIC RAM WITH 3.3V OR 2.5V INTERFACE
JULY 2019
70V3569 RENESAS-70V3569 Datasheet
481Kb / 18P
HIGH-SPEED 3.3V 16K x 36 SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT STATIC RAM WITH 3.3V OR 2.5V INTERFACE
AUGUST 2019
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com