công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

843022I-48 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

843022I-48 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 843022I-48
tải về  843022I-48 tải về
kích thước tập tin   382.09 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện FemtoClock® Crystal-to-3.3V, 2.5V LVPECL Clock Synthesizer

843022I-48 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
843022I-48 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 843022I-48
tải về  843022I-48 Click to download

kích thước tập tin   382.09 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện FemtoClock® Crystal-to-3.3V, 2.5V LVPECL Clock Synthesizer

843022I-48 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


843022I-48 Thông tin chi tiết sản phẩm

GENERAL DESCRIPTION
The 843022I-48 is a Fibre Channel Clock Generator. The
843022I-48 uses a 25MHz crystal to synthesize 125MHz or
75MHz. The 843022I-48 has excellent phase jitter perform-ance,
over the 12kHz – 20MHz integration range. The 843022I-48
is packaged in a small 8-pin TSSOP, making it ideal for use in
systems with limited board space.

FEATURES
• One differential 3.3V or 2.5V LVPECL output
• Crystal oscillator interface designed for 25MHz,
18pF parallel resonant crystal
• Output frequencies: 125MHz or 75MHz (selectable)
• RMS phase jitter @ 125MHz, using a 25MHz crystal
(12kHz - 20MHz): 0.72ps (typical) @ 3.3V
• Full 3.3V and 2.5V operating supply
• -40°C to 85°C ambient operating temperature
• Available in lead-free (RoHS 6) package




Số phần tương tự - 843022I-48

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
843022I-48 IDT-843022I-48 Datasheet
184Kb / 16P
FemtoClock Crystal-to-3.3V, 2.5V LVPECL Clock Synthesizer
More results


Mô tả tương tự - 843022I-48

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
843022I-48 IDT-843022I-48 Datasheet
184Kb / 16P
FemtoClock Crystal-to-3.3V, 2.5V LVPECL Clock Synthesizer
logo
Renesas Technology Corp
843021I-01 RENESAS-843021I-01 Datasheet
439Kb / 17P
FemtoClock® Crystal-to-3.3V, 2.5V LVPECL Clock Generator
9/25/15
843022I-02 RENESAS-843022I-02 Datasheet
722Kb / 18P
FemtoClock® Crystal-to-3.3V, 2.5V LVPECL Clock Generator
11/4/15
843023I RENESAS-843023I Datasheet
398Kb / 17P
FemtoClock® Crystal-to-3.3V, 2.5V LVPECL Clock Generator
JANUARY 9, 2015
843031I-01 RENESAS-843031I-01 Datasheet
400Kb / 17P
FemtoClock® Crystal-to-3.3V, 2.5V LVPECL Clock Generator
10/15/15
843081I-01 RENESAS-843081I-01 Datasheet
425Kb / 17P
FemtoClock® Crystal-to-2.5V, 3.3V LVPECL Clock Multiplier
11/5/15
ICS843004I-156 RENESAS-ICS843004I-156 Datasheet
435Kb / 20P
FemtoClock® Crystal-to-3.3V, 2.5V LVPECL Frequency Synthesizer
FEBRUARY 27, 2013
843071 RENESAS-843071 Datasheet
634Kb / 19P
FemtoClock® Crystal-to-3.3V, 2.5V LVPECL Clock Generator
2019
ICS843004I-09 RENESAS-ICS843004I-09 Datasheet
776Kb / 19P
FemtoClock® Crystal-to-3.3V, 2.5V LVPECL Frequency Synthesizer
2019
843004I-01 RENESAS-843004I-01 Datasheet
598Kb / 20P
FemtoClock® Crystal-to-3.3V, 2.5V LVPECL Frequency Synthesizer
January 18, 2016
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com