công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SK3782 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

2SK3782 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 2SK3782
tải về  2SK3782 tải về
kích thước tập tin   244.62 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR

2SK3782 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2SK3782 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 2SK3782
tải về  2SK3782 Click to download

kích thước tập tin   244.62 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR

2SK3782 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


2SK3782 Thông tin chi tiết sản phẩm

N-CHANNEL SILICON JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR
FOR IMPEDANCE CONVERTER OF ECM

DESCRIPTION
The 2SK3782 is suitable for converter of ECM.

FEATURES
• High gain
−0.5 dB (VDS = 2.0 V, C = 5 pF, RL = 2.2 kΩ)
• Low noise
−109 dB (VDS = 2.0 V, C = 5 pF, RL = 2.2 kΩ)
• Ultra thin thickness package
t = 0.3 mm TYP.




Số phần tương tự - 2SK3782

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
2SK3782 NEC-2SK3782 Datasheet
111Kb / 5P
N-CHANNEL SILICON JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR FOR IMPEDANCE CONVERTER OF ECM
More results


Mô tả tương tự - 2SK3782

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MMT3823 MOTOROLA-MMT3823 Datasheet
40Kb / 1P
JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
NEC
2SK3230C NEC-2SK3230C Datasheet
133Kb / 5P
JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Renesas Technology Corp
2SK1109 RENESAS-2SK1109 Datasheet
178Kb / 10P
JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR
2002
2SK660 RENESAS-2SK660 Datasheet
204Kb / 10P
JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR
2002
2SK2552C RENESAS-2SK2552C Datasheet
308Kb / 7P
JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR
2007
2SK3230 RENESAS-2SK3230 Datasheet
274Kb / 10P
JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR
2002
2SK3230B RENESAS-2SK3230B Datasheet
239Kb / 7P
JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR
2004
2SK3653B RENESAS-2SK3653B Datasheet
294Kb / 7P
JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR
2004
2SK3653C RENESAS-2SK3653C Datasheet
277Kb / 7P
JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR
2007
2SK852 RENESAS-2SK852 Datasheet
325Kb / 6P
JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR
1987
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com