công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SK3572-S bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

2SK3572-S Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 2SK3572-S
tải về  2SK3572-S tải về
kích thước tập tin   245.98 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR

2SK3572-S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2SK3572-S Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 2SK3572-S
tải về  2SK3572-S Click to download

kích thước tập tin   245.98 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR

2SK3572-S bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


2SK3572-S Thông tin chi tiết sản phẩm

SWITCHING
N-CHANNEL POWER MOS FET

DESCRIPTION
The 2SK3572 is N-channel MOS FET device that features a
low on-state resistance and excellent switching characteristics,
designed for low voltage high current applications such as
DC/DC converter with synchronous rectifier.

FEATURES
• 4.5 V drive available
• Low on-state resistance
RDS(on)1 = 5.7 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 40 A)
• Low gate charge
QG = 32 nC TYP. (VDD = 16 V, VGS = 10 V, ID = 80 A)
• Built-in gate protection diode
• Surface mount device available




Số phần tương tự - 2SK3572-S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
2SK3572-S NEC-2SK3572-S Datasheet
79Kb / 8P
SWITCHING N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK3572-S ISC-2SK3572-S Datasheet
327Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Mô tả tương tự - 2SK3572-S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
2SK3113B NEC-2SK3113B Datasheet
202Kb / 8P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP36P04KDG NEC-NP36P04KDG Datasheet
189Kb / 7P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP83P06PDG NEC-NP83P06PDG Datasheet
190Kb / 7P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP100P04PDG NEC-NP100P04PDG Datasheet
190Kb / 7P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Guangdong Kexin Industr...
KPA1790 KEXIN-KPA1790 Datasheet
58Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
KPA2790GR KEXIN-KPA2790GR Datasheet
58Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
2SK3919 KEXIN-2SK3919 Datasheet
45Kb / 1P
MOS Field Effect Transistor
2SK3635 KEXIN-2SK3635 Datasheet
46Kb / 1P
MOS Field Effect Transistor
2SJ598 KEXIN-2SJ598 Datasheet
49Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
KPA1750 KEXIN-KPA1750 Datasheet
52Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com