công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SK2724 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

2SK2724 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 2SK2724
tải về  2SK2724 tải về
kích thước tập tin   304.13 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện MOS FIELD EFFECT POWER TRANSISTORS

2SK2724 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2SK2724 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 2SK2724
tải về  2SK2724 Click to download

kích thước tập tin   304.13 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện MOS FIELD EFFECT POWER TRANSISTORS

2SK2724 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


2SK2724 Thông tin chi tiết sản phẩm

SWITCHING
N-CHANNEL POWER MOS FET
INDUSTRIAL USE

DESCRIPTION
This product is N-Channel MOS Field Effect Transistor
designed for high current switching applications.

FEATURES
• Low On-Resistance
RDS(on)1 = 27 mW Max. (VGS = 10 V, ID = 18 A)
RDS(on)2 = 40 mW Max. (VGS = 4 V, ID = 18 A)
• Low Ciss Ciss =1 200 pF Typ.
• Built-in G-S Protection Diode
• Isolated TO-220 package




Số phần tương tự - 2SK2724

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
2SK2724 NEC-2SK2724 Datasheet
83Kb / 8P
SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SK2724 VBSEMI-2SK2724 Datasheet
2Mb / 8P
N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK2724 ISC-2SK2724 Datasheet
319Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Mô tả tương tự - 2SK2724

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
RFM25N05 ETC-RFM25N05 Datasheet
235Kb / 4P
POWER MOS FIELD EFFECT TRANSISTORS
2SJ133 ETC-2SJ133 Datasheet
89Kb / 2P
MOS Field Effect Power Transistors
2SJ137 ETC-2SJ137 Datasheet
100Kb / 2P
MOS Field Effect Power Transistors
2SJ141 ETC-2SJ141 Datasheet
99Kb / 2P
MOS Field Effect Power Transistors
2SK1498 ETC-2SK1498 Datasheet
93Kb / 2P
MOS Field Effect Power Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SJ325 KEXIN-2SJ325 Datasheet
53Kb / 2P
MOS Field Effect Power Transistors
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N6898 NJSEMI-2N6898 Datasheet
284Kb / 2P
POWER MOS FIELD-EFFECT TRANSISTORS
RFK35N10 NJSEMI-RFK35N10 Datasheet
82Kb / 2P
Power MOS Field-Effect Transistors
logo
Renesas Technology Corp
2SK2136 RENESAS-2SK2136 Datasheet
564Kb / 10P
MOS FIELD EFFECT POWER TRANSISTORS
1993
UPA1702 RENESAS-UPA1702 Datasheet
226Kb / 10P
MOS FIELD EFFECT POWER TRANSISTORS
1996
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com