công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

THS3491IDDAT bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
THS3491IDDAT Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện THS3491IDDAT
tải về  THS3491IDDAT tải về
kích thước tập tin   3431.92 Kbytes
Page   53 Pages
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện THS3491 900-MHz, 500-mA High-Power Output Current Feedback Amplifier

THS3491IDDAT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
THS3491IDDAT Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện THS3491IDDAT
tải về  THS3491IDDAT Click to download

kích thước tập tin   3431.92 Kbytes
Page   53 Pages
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện THS3491 900-MHz, 500-mA High-Power Output Current Feedback Amplifier

THS3491IDDAT bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


THS3491IDDAT Thông tin chi tiết sản phẩm

1 Features
• Bandwidth:
– 900 MHz (VO = 2 VPP, AV = 5 V/V)
– 320 MHz (VO = 10 VPP, AV = 5 V/V)
• Slew rate: 8000 V/μs (VO = 20 VPP)
• Input voltage noise: 1.7 nV/√ Hz
• Bipolar supply range: ±7 V to ±16 V
• Single-supply range: 14 V to 32 V
• Output swing: 28 VPP (±16-V supplies, 100-Ω load)
• Linear output current: ±420 mA (typical)
• 16.8-mA trimmed supply current (low temperature
coefficient)
• HD2 and HD3: less than –75 dBc (50 MHz, VO =
10 VPP, 100-Ω load)
• Rise and fall time: 1.3 ns (10-V step)
• Overshoot: 1.5% (10-V step, AV = 5 V/V)
• Current limit and thermal shutdown protection
• Power down feature

2 Applications
• High-voltage, arbitrary waveform generators
• Pattern generators for LCD testers
• Output drivers for LCR meters
• Power FET drivers
• High capacitive load piezo element drivers
• VDSL line drivers
• Pin-compatible upgrade to THS3095 (DDA)

3 Description
The THS3491 current feedback amplifier (CFA)
provides a new level of performance for applications
requiring the lowest distortion at high output power
levels from DC through values greater than 100 MHz
at 100-Ω loads. Although specified at a gain of 5
V/V, this current feedback design holds near constant
bandwidth and distortion over a wide range of gains.
The 8000 V/μs of slew rate delivers an output of 10
VPP into demanding loads with low distortion through
100 MHz. The 900-MHz, small-signal bandwidth
delivers a low overshoot of less than 1.5% for a 10-
V step, and rise and fall times of less than 1.3 ns.
Peak output current drive values greater than 500
mA enable driving heavy capacitive loads with fast
signals.
New designs benefit from the lowest distortion using
the VQFN-16 (RGT) package, whereas the 8-pin
HSOIC (DDA) package (with PowerPAD™) upgrades
existing THS3091 or THS3095 designs. Lower output
headroom for the THS3491 provides more output
swing on the same ±15-V supplies versus legacy
THS3091 or THS3095 options.




Số phần tương tự - THS3491IDDAT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
THS3491IDDAT TI1-THS3491IDDAT Datasheet
838Kb / 28P
900-MHz, High-Power Output, Current Feedback Amplifier
THS3491IDDAT TI2-THS3491IDDAT Datasheet
3Mb / 56P
THS3491 900-MHz, 500-mA High-Power Output Current Feedback Amplifier
REVISED FEBRUARY 2023
THS3491IDDAT.B TI2-THS3491IDDAT.B Datasheet
3Mb / 56P
THS3491 900-MHz, 500-mA High-Power Output Current Feedback Amplifier
REVISED FEBRUARY 2023
More results


Mô tả tương tự - THS3491IDDAT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM6181 NSC-LM6181 Datasheet
1Mb / 23P
100 mA, 100 MHz Current Feedback Amplifier
LM6182 NSC-LM6182 Datasheet
1Mb / 24P
Dual 100 mA Output, 100 MHz Current Feedback Amplifier
logo
Analog Devices
AD8011 AD-AD8011 Datasheet
219Kb / 16P
300 MHz, 1 mA Current Feedback Amplifier
REV.B
AD8011ARZ-REEL AD-AD8011ARZ-REEL Datasheet
206Kb / 16P
300 MHz Current Feedback Amplifier
REV. C
AD8011ANZ AD-AD8011ANZ Datasheet
206Kb / 16P
300 MHz Current Feedback Amplifier
REV. C
logo
Texas Instruments
LM6181IM-8 TI1-LM6181IM-8 Datasheet
2Mb / 40P
LM6181 100 mA, 100 MHz Current Feedback Amplifier
logo
Analog Devices
AD8005ARTZ-REEL7 AD-AD8005ARTZ-REEL7 Datasheet
171Kb / 12P
270 MHz, 400 mA Current Feedback Amplifier
REV. A
logo
Texas Instruments
LM6181IMX-8 TI1-LM6181IMX-8 Datasheet
2Mb / 40P
LM6181 100 mA, 100 MHz Current Feedback Amplifier
logo
STMicroelectronics
LNBP8L STMICROELECTRONICS-LNBP8L Datasheet
423Kb / 21P
500 mA guaranteed output current
11-Nov-2008
logo
Texas Instruments
THS3491 TI1-THS3491 Datasheet
838Kb / 28P
900-MHz, High-Power Output, Current Feedback Amplifier
More results




Giới thiệu về Texas Instruments


Texas Cụ (TI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế và sản xuất các sản phẩm bán dẫn và công nghệ máy tính.

Nó được thành lập vào năm 1930 và có trụ sở tại Dallas, Texas.

TI là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và tín hiệu số (DSP), cũng như các bộ xử lý nhúng và các sản phẩm vi điều khiển khác.

Công ty phục vụ khách hàng trong một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, điện toán, công nghiệp và điện tử tiêu dùng.

Danh mục sản phẩm của TI bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, IC quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và giải pháp kết nối không dây, trong số những người khác.

TI cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và có một lịch sử lâu dài về việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy cho khách hàng của mình.

Tập trung vào tính bền vững và hiệu quả năng lượng, TI được dành riêng để tạo ra tác động tích cực đến thế giới thông qua công nghệ và sản phẩm của nó.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com