công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

8T49N012 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

8T49N012 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 8T49N012
tải về  8T49N012 tải về
kích thước tập tin   858.83 Kbytes
Page   29 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện FemtoClock® NG Crystal-to-3.3V, 2.5V LVPECL/LVCMOS Clock Generator with Fanout Buffer

8T49N012 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
8T49N012 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 8T49N012
tải về  8T49N012 Click to download

kích thước tập tin   858.83 Kbytes
Page   29 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện FemtoClock® NG Crystal-to-3.3V, 2.5V LVPECL/LVCMOS Clock Generator with Fanout Buffer

8T49N012 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


8T49N012 Thông tin chi tiết sản phẩm

General Description
The 8T49N012 is a high performance Clock Generator with
selectable LVPECL or Single-ended outputs. The 8T49N012 can
generate selectable frequencies from a crystal or a single-ended
reference clock. The frequency is selected from the Frequency
Selection Table.
Excellent phase noise performance is maintained with IDT’s Fourth
Generation FemtoClock® NG PLL technology

Features
• Fourth Generation FemtoClock NG PLL technology
• Three differential output banks:
Bank A: selectable between four pairs of LVPECL or four pairs
of complementary LVCMOS/LVTTL outputs
Bank B: two pairs of LVPECL outputs
Bank C: six pairs of LVPECL outputs
• Selectable clock input or crystal input.
• Supports 25MHz fundamental crystal or 25MHz, 50MHz,
66.67MHz clock input
• Selectable 156.25MHz, 125MHz, 100MHz clock for Bank B and
Bank C outputs
• Selectable 156.25MHz, 125MHz, 100MHz, 250MHz, 312.5MHz,
50MHz, 25MHz, 62.5MHz or 78.125MHz for Bank A outputs
• PLL lock indication (LVCMOS output)
• RMS phase jitter at 156.25MHz (12kHz - 20MHz): 0.199ps (typical)
• Power supply modes:
Core / Output
3.3V / 3.3V
3.3V / 2.5V
2.5V / 2.5V
• -40°C to 85°C ambient operating temperature
• 56-Lead VFQFN
• Lead-free (RoHS 6) packaging




Số phần tương tự - 8T49N012

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
8T49N012 IDT-8T49N012 Datasheet
655Kb / 28P
Fourth Generation FemtoClock NG PLL technology
More results


Mô tả tương tự - 8T49N012

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDT8V89704I IDT-IDT8V89704I Datasheet
315Kb / 25P
FemtoClock NG Crystal-to-3.3V, 2.5V LVPECL Clock Generator w/Fanout Buffer
logo
Renesas Technology Corp
8T49N028 RENESAS-8T49N028 Datasheet
1Mb / 37P
FemtoClock® NG Crystal-to-3.3V, 2.5V Multiple Frequency Clock Generator w/Fanout Buffer
10/16/14
843001 RENESAS-843001 Datasheet
522Kb / 17P
FemtoClock® NG Crystal-to-3.3V LVPECL Clock Generator
11/16/15
843021I-01 RENESAS-843021I-01 Datasheet
439Kb / 17P
FemtoClock® Crystal-to-3.3V, 2.5V LVPECL Clock Generator
9/25/15
843022I-02 RENESAS-843022I-02 Datasheet
722Kb / 18P
FemtoClock® Crystal-to-3.3V, 2.5V LVPECL Clock Generator
11/4/15
843023I RENESAS-843023I Datasheet
398Kb / 17P
FemtoClock® Crystal-to-3.3V, 2.5V LVPECL Clock Generator
JANUARY 9, 2015
843031I-01 RENESAS-843031I-01 Datasheet
400Kb / 17P
FemtoClock® Crystal-to-3.3V, 2.5V LVPECL Clock Generator
10/15/15
ICS843N3960I RENESAS-ICS843N3960I Datasheet
1Mb / 21P
FemtoClock® NG Crystal-to-3.3V LVPECL Clock Generator
SEPTEMBER 24, 2012
IDT8V89704I RENESAS-IDT8V89704I Datasheet
510Kb / 26P
FemtoClock® NG Crystal-to-3.3V, 2.5V LVPECL Clock Generator w/Fanout Buffer
APRIL 3, 2013
843071 RENESAS-843071 Datasheet
634Kb / 19P
FemtoClock® Crystal-to-3.3V, 2.5V LVPECL Clock Generator
2019
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com