công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5KP43CAE3 bảng dữ liệu (PDF) - Microsemi Corporation

5KP43CAE3 Datasheet PDF - Microsemi Corporation
tên linh kiện 5KP43CAE3
tải về  5KP43CAE3 tải về
kích thước tập tin   800.65 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện 5,000 Watt Transient Voltage Suppressor (TVS) Protection Device

5KP43CAE3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
5KP43CAE3 Datasheet PDF - Microsemi Corporation

tên linh kiện 5KP43CAE3
tải về  5KP43CAE3 Click to download

kích thước tập tin   800.65 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện 5,000 Watt Transient Voltage Suppressor (TVS) Protection Device

5KP43CAE3 bảng dữ liệu (HTML) - Microsemi Corporation


5KP43CAE3 Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
This RoHS compliant transient voltage suppressor series 5KP5.0e3 - 5KP250CAe3 provides a range of standoff voltage options from 5.0 to 250V in both unidirectional and bidirectional options. Clamping action is almost instantaneous. As a result, they provide effective protection from ESD and EFT per IEC61000-4-2 and IEC61000-4-4, as well as transients caused by inductive switching and RFI. They also protect from secondary lightning effects per 61000-4-5 at the class levels specified below.

FEATURES
• Available in both unidirectional and bidirectional configurations
• Moisture classification is level 1 with no dry pack required per IPC/JEDEC J-STD-020B
• RoHS compliant

APPLICATIONS / BENEFITS
• Selections for 5.0 to 250 volts stand-off voltage (VWM)
• Economical TVS series for thru-hole mounting
• Pico- to nano-second response time
• Protection from transients caused by inductive switching and RFI
• Compliant to IEC 61000-4-2 and IEC 61000-4-4 for ESD and EFT protection respectively
• Secondary lightning protection per IEC61000-4-5 with 42 ohms source impedance:
Class 1, 2, 3, 4: 5KP5.0 to 5KP110CA
Class 5: 5KP5.0 to 5KP110CA (short distance)
Class 5: 5KP5.0 to 5KP36CA (long distance)
• Secondary lightning protection per IEC61000-4-5 with 12 ohms source impedance:
Class 1 & 2: 5KP5.0 to 5KP110CA
Class 3: 5KP5.0 to 5KP78CA
Class 4: 5KP5.0 to 5KP40CA
• Secondary lightning protection per IEC61000-4-5 with 2 ohms source impedance:
Class 2: 5KP5.0 to 5KP70CA
Class 3: 5KP5.0 to 5KP36CA
Class 4: 5KP5.0 to 5KP18CA




Số phần tương tự - 5KP43CAE3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Surge Components
5KP43CA SURGE-5KP43CA Datasheet
199Kb / 4P
GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0 to 110 Volts???
logo
Transys Electronics
5KP43CA TRSYS-5KP43CA Datasheet
252Kb / 6P
GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Won-Top Electronics
5KP43CA WTE-5KP43CA Datasheet
58Kb / 5P
5000W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Diodes Incorporated
5KP43CA DIODES-5KP43CA Datasheet
67Kb / 3P
5000W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
DS21504 Rev. H-2
logo
Littelfuse
5KP43CA LITTELFUSE-5KP43CA Datasheet
158Kb / 4P
Silicon Avalanche Diodes - 5000 Watt Axial Leaded Transient Voltage Suppressor
More results


Mô tả tương tự - 5KP43CAE3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Luguang Electr...
5KP5.0 LUGUANG-5KP5.0 Datasheet
237Kb / 4P
TVS Transient Voltage Suppressor
logo
Microsemi Corporation
MX15KP260CA MICROSEMI-MX15KP260CA Datasheet
425Kb / 7P
15,000 Watt Transient Voltage Suppressor (TVS) Protection Device
logo
Infineon Technologies A...
ESD230-B1-W0201 INFINEON-ESD230-B1-W0201 Datasheet
976Kb / 15P
TVS (Transient Voltage Suppressor)
Revision 1.0, 2016-04-22
ESD237-B1-W0201 INFINEON-ESD237-B1-W0201 Datasheet
762Kb / 14P
Protection devices TVS (Transient Voltage Suppressor)
Revision 1.0 2016-10-18
ESD241-B1-W0201 INFINEON-ESD241-B1-W0201 Datasheet
734Kb / 13P
Protection Devices TVS (Transient Voltage Suppressor)
Revision 1.2 2018-03-19
ESD253-B1-W0201 INFINEON-ESD253-B1-W0201 Datasheet
747Kb / 13P
Protection device TVS (transient voltage suppressor)
Revision 1.0 2018-07-12
ESD259-B1-W0201 INFINEON-ESD259-B1-W0201 Datasheet
1Mb / 14P
Protection device TVS (transient voltage suppressor)
Revision 1.0 2018-05-17
ESD206-B1-02V INFINEON-ESD206-B1-02V Datasheet
610Kb / 14P
Protection Devices TVS (Transient Voltage Suppressor Diodes)
Revision 1.3, 2016-06-27
logo
Microsemi Corporation
SMAJ5.0E3 MICROSEMI-SMAJ5.0E3 Datasheet
489Kb / 6P
400W Transient Voltage Suppressor (TVS) protection device
Mar Rev C
15KPA17AE3 MICROSEMI-15KPA17AE3 Datasheet
441Kb / 7P
15,000 Watt Transient Voltage Suppressor TVS) Protection Device
Rev. A 6/24/13
More results




Giới thiệu về Microsemi Corporation


Tập đoàn Microsemi là một công ty Mỹ chuyên thiết kế và sản xuất các giải pháp bán dẫn và hệ thống.
Công ty được thành lập vào năm 1960 và có trụ sở tại Aliso Viejo, California.
Microsemi cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm các mạch tích hợp tương tự và tín hiệu hỗn hợp, mảng cổng lập trình trường (FPGA), các sản phẩm quản lý và kiểm soát năng lượng và các giải pháp bán dẫn khác.
Các sản phẩm của công ty đã được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như quốc phòng và an ninh, hàng không vũ trụ và hàng không, công nghiệp và truyền thông.
Microsemi được biết đến với chuyên môn về công nghệ bán dẫn và khả năng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy cho khách hàng của mình.
Vào năm 2018, Microsemi đã được Microchip Technology, nhà cung cấp hàng đầu của vi điều khiển, tín hiệu hỗn hợp, analog và bảo mật.
Thương hiệu Microsemi không còn được sử dụng, nhưng công nghệ và sản phẩm của nó tiếp tục là một phần của danh mục đầu tư của Microchip.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com