công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PBSS5250TH-Q bảng dữ liệu (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

PBSS5250TH-Q Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
tên linh kiện PBSS5250TH-Q
tải về  PBSS5250TH-Q tải về
kích thước tập tin   264.6 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện 50 V, 2 A PNP low VCEsat (BISS) transistor

PBSS5250TH-Q Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PBSS5250TH-Q Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PBSS5250TH-Q
tải về  PBSS5250TH-Q Click to download

kích thước tập tin   264.6 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện 50 V, 2 A PNP low VCEsat (BISS) transistor

PBSS5250TH-Q bảng dữ liệu (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


PBSS5250TH-Q Thông tin chi tiết sản phẩm

1. General description
PNP low VCEsat transistor in a small SOT23 (TO-236AB) Surface-Mounted Device (SMD) plastic
package.

2. Features and benefits
• Low collector-emitter saturation voltage VCEsat
• High collector current capability: IC and ICM
• High collector current gain (hFE) at high IC
• Higher efficiency leading to less heat genereation
• High temperature applications up to 175 °C
• Qualified according to AEC-Q101 and recommended for use in automotive applications

3. Applications
• Power management
• DC-to-DC conversion
• Supply line switches
• Battery charger switches
• Peripheral drivers
• Driver in low supply voltage applications (e.g. lamps and LEDs)
• Inductive load driver




Số phần tương tự - PBSS5250TH-Q

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
PBSS5250TH NEXPERIA-PBSS5250TH Datasheet
248Kb / 14P
50 V, 2 A PNP low VCEsat (BISS) transistor
More results


Mô tả tương tự - PBSS5250TH-Q

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PBSS5350T PHILIPS-PBSS5350T Datasheet
86Kb / 10P
50 V, 3 A PNP low VCEsat (BISS) transistor
2004 Jan 13
PBSS5250X PHILIPS-PBSS5250X Datasheet
47Kb / 8P
50 V, 2 A PNP low VCEsat (BISS) transistor
2003 Jun 17
PBSS5250T PHILIPS-PBSS5250T Datasheet
49Kb / 7P
50 V, 2 A PNP low VCEsat (BISS) transistor
2003 Oct 09
PBSS5350X NXP-PBSS5350X Datasheet
214Kb / 12P
50 V, 3 A PNP low VCEsat (BISS) transistor
2004 Nov 04
PBSS5250T PHILIPS-PBSS5250T_15 Datasheet
128Kb / 7P
PNP low VCEsat (BISS) transistor 50 V, 2 A
2003 Oct 09
PBSS5250X PHILIPS-PBSS5250X_15 Datasheet
153Kb / 9P
PNP low VCEsat (BISS) transistor 50 V, 2 A
2004 Nov 04
PBSS5350X PHILIPS-PBSS5350X_15 Datasheet
214Kb / 12P
PNP low VCEsat (BISS) transistor 50 V, 3 A
2004 Nov 04
PBSS5350SS PHILIPS-PBSS5350SS_15 Datasheet
108Kb / 14P
50 V, 2.7 A PNP/PNP low VCEsat (BISS) transistor
Rev. 01-3 April 2007
logo
Nexperia B.V. All right...
PBSS5250TH NEXPERIA-PBSS5250TH Datasheet
248Kb / 14P
50 V, 2 A PNP low VCEsat (BISS) transistor
PBSS5250T NEXPERIA-PBSS5250T Datasheet
329Kb / 8P
50 V, 2 A PNP low VCEsat (BISS) transistor
2003 Oct 09
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com