công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PBSS5250X bảng dữ liệu (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

PBSS5250X Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
tên linh kiện PBSS5250X
tải về  PBSS5250X tải về
kích thước tập tin   83.32 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện 50 V, 2 A NPN low VCEsat (BISS) transistor

PBSS5250X Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PBSS5250X Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PBSS5250X
tải về  PBSS5250X Click to download

kích thước tập tin   83.32 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện 50 V, 2 A NPN low VCEsat (BISS) transistor

PBSS5250X bảng dữ liệu (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


PBSS5250X Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
· SOT89 (SC-62) package
· Low collector-emitter saturation voltage VCEsat
· High collector current capability: IC and ICM
· Higher efficiency leading to less heat generation
· Reduced printed-circuit board requirements.

APPLICATIONS
· Power management
– DC/DC converters
– Supply line switching
– Battery charger
– LCD backlighting.
· Peripheral drivers
– Driver in low supply voltage applications (e.g. lamps
and LEDs).
– Inductive load driver (e.g. relays,
buzzers and motors).

DESCRIPTION
NPN low VCEsat transistor in a SOT89 plastic package.
PNP complement: PBSS5250X.




Số phần tương tự - PBSS5250X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PBSS5250X PHILIPS-PBSS5250X Datasheet
47Kb / 8P
50 V, 2 A PNP low VCEsat (BISS) transistor
2003 Jun 17
PBSS5250X PHILIPS-PBSS5250X Datasheet
948Kb / 12P
Low VCEsat (BISS) transistors
May 2006
PBSS5250X PHILIPS-PBSS5250X_15 Datasheet
153Kb / 9P
PNP low VCEsat (BISS) transistor 50 V, 2 A
2004 Nov 04
More results


Mô tả tương tự - PBSS5250X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PBSS5250T PHILIPS-PBSS5250T Datasheet
49Kb / 7P
50 V, 2 A PNP low VCEsat (BISS) transistor
2003 Oct 09
PBSS4250X PHILIPS-PBSS4250X Datasheet
77Kb / 9P
50 V, 2 A NPN low VCEsat (BISS) transistor
2004 Nov 08
PBSS4350T PHILIPS-PBSS4350T Datasheet
84Kb / 10P
50 V; 3 A NPN low VCEsat (BISS) transistor
2004 Jan 09
PBSS4350T NXP-PBSS4350T Datasheet
368Kb / 10P
50 V; 3 A NPN low VCEsat (BISS) transistor
2004 Jan 09
PBSS4350X PHILIPS-PBSS4350X_15 Datasheet
133Kb / 12P
NPN low VCEsat (BISS) transistor 50 V, 3 A
2004 Nov 04
PBSS5250T PHILIPS-PBSS5250T_15 Datasheet
128Kb / 7P
PNP low VCEsat (BISS) transistor 50 V, 2 A
2003 Oct 09
PBSS5250X PHILIPS-PBSS5250X_15 Datasheet
153Kb / 9P
PNP low VCEsat (BISS) transistor 50 V, 2 A
2004 Nov 04
PBSS4250X PHILIPS-PBSS4250X_15 Datasheet
153Kb / 9P
NPN low VCEsat (BISS) transistor 50 V, 2 A
2004 Nov 08
logo
Nexperia B.V. All right...
PBSS5250TH NEXPERIA-PBSS5250TH Datasheet
248Kb / 14P
50 V, 2 A PNP low VCEsat (BISS) transistor
PBSS5250T NEXPERIA-PBSS5250T Datasheet
329Kb / 8P
50 V, 2 A PNP low VCEsat (BISS) transistor
2003 Oct 09
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com