công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCS150 bảng dữ liệu (PDF) - XP Power Limited

LCS150 Datasheet PDF - XP Power Limited
tên linh kiện LCS150
tải về  LCS150 tải về
kích thước tập tin   1866.57 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  XPPOWER [XP Power Limited]
Trang chủ  http://www.xppower.com
Logo XPPOWER - XP Power Limited
Giải thích chi tiết về linh kiện AC-DC PO WER SUPPLIES

LCS150 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
LCS150 Datasheet PDF - XP Power Limited

tên linh kiện LCS150
tải về  LCS150 Click to download

kích thước tập tin   1866.57 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  XPPOWER [XP Power Limited]
Trang chủ  http://www.xppower.com
Logo XPPOWER - XP Power Limited
Giải thích chi tiết về linh kiện AC-DC PO WER SUPPLIES

LCS150 bảng dữ liệu (HTML) - XP Power Limited


LCS150 Thông tin chi tiết sản phẩm

The LCS series of regulated output convection cooled AC-DC power supplies are designed
to provide a cost effective solution for industrial electronics, technology and household
applications. Features include output voltage adjustment, a power ‘ON’ LED, low
stand-by power consumption, output short circuit protection, over current and over voltage
protection. Applications include auxiliary power sources, security installations, lighting
control, smart home or office control systems, ticketing and vending applications.

Features
• 150W convection cooled
• ITE, industrial & household approvals
• Integrated connector cover
• Class B conducted & radiated emissions
• Input voltage range 85-264VAC
• 300VAC withstand voltage for 5s
• Output voltages from 12V to 48VDC
• Output voltage trim ±10%
• Efficiency to 89%
• Short circuit, overvoltage & overload protection
• Conformal coating option
• -30°C to +70°C operating temperature
• 3 year warranty




Số phần tương tự - LCS150

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
LCS10T12 LITTELFUSE-LCS10T12 Datasheet
189Kb / 1P
Current Monitoring Relays and Transducers
2016 Rev: 1-A-062716
logo
C&K Components
LCS1P00SA20AC CK-COMPONENTS-LCS1P00SA20AC Datasheet
213Kb / 4P
Subminiature Sealed Snap-acting Switches
LCS1SA20AC CK-COMPONENTS-LCS1SA20AC Datasheet
213Kb / 4P
Subminiature Sealed Snap-acting Switches
More results


Mô tả tương tự - LCS150

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
XP Power Limited
HPA1K5 XPPOWER-HPA1K5 Datasheet
2Mb / 9P
AC-DC PO WER SUPPLIES
LCW100 XPPOWER-LCW100 Datasheet
1Mb / 5P
AC-DC PO WER SUPPLIES
LCW200 XPPOWER-LCW200 Datasheet
1Mb / 7P
AC-DC PO WER SUPPLIES
LCW320 XPPOWER-LCW320 Datasheet
1Mb / 6P
AC-DC PO WER SUPPLIES
LCW35 XPPOWER-LCW35 Datasheet
1Mb / 5P
AC-DC PO WER SUPPLIES
LCW50 XPPOWER-LCW50 Datasheet
1Mb / 5P
AC-DC PO WER SUPPLIES
LCW75 XPPOWER-LCW75 Datasheet
1Mb / 5P
AC-DC PO WER SUPPLIES
AMF24 XPPOWER-AMF24 Datasheet
2Mb / 6P
AC-DC PO WER SUPPLIES
09 March 2022
AMF36 XPPOWER-AMF36 Datasheet
2Mb / 6P
AC-DC PO WER SUPPLIES
15 March 2022
ASB160 XPPOWER-ASB160 Datasheet
1Mb / 5P
AC-DC PO WER SUPPLIES AC-DC PO WER SUPPLIES
18 January 2023
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com