công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

604D272F010GL2 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

604D272F010GL2 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện 604D272F010GL2
tải về  604D272F010GL2 tải về
kích thước tập tin   100.54 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Aluminum Capacitors 4-Terminal, Tubular, Axial Lead

604D272F010GL2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
604D272F010GL2 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện 604D272F010GL2
tải về  604D272F010GL2 Click to download

kích thước tập tin   100.54 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Aluminum Capacitors 4-Terminal, Tubular, Axial Lead

604D272F010GL2 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


604D272F010GL2 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• 4-terminal construction
• Very low impedance
• Inductance limit 2 nH
• Wide temperature range
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Số phần tương tự - 604D272F010GL2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Naina Semiconductor ltd...
604DCR NAINA-604DCR Datasheet
127Kb / 2P
Phase Control Thyristors (Capsule Type)
604DCR NAINA-604DCR_17 Datasheet
121Kb / 3P
Phase Control Thyristors (Capsule Type), 600A
More results


Mô tả tương tự - 604D272F010GL2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
601D VISHAY-601D Datasheet
43Kb / 2P
Aluminum Capacitors 105 °C, Tubular, Axial Lead
17-Nov-06
53D VISHAY-53D Datasheet
170Kb / 4P
Aluminum Capacitors 85 °C, Tubular, Axial Lead, General Purpose
22-Jul-08
601D VISHAY-601D_08 Datasheet
148Kb / 3P
Aluminum Capacitors 105 °C, Tubular, Axial Lead
10-Jul-08
U673D VISHAY-U673D Datasheet
384Kb / 13P
Aluminum Capacitors 105 °C, Tubular Radial Lead
16-Jul-08
logo
Illinois Capacitor, Inc...
105HST050M ILLINOISCAPACITOR-105HST050M Datasheet
397Kb / 3P
125째C Axial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors
logo
Vishay Siliconix
53D VISHAY-53D_13 Datasheet
77Kb / 4P
Aluminum Capacitors 85 °C, Tubular, Axial Lead, General Purpose
24-Apr-13
601D VISHAY-601D_V01 Datasheet
115Kb / 9P
Aluminum Capacitors 105 °C, Tubular, Axial Lead
19-Mar-18
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com