công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TBA1HI bảng dữ liệu (PDF) - TRACO Electronic AG

TBA1HI Datasheet PDF - TRACO Electronic AG
tên linh kiện TBA1HI
tải về  TBA1HI tải về
kích thước tập tin   800.55 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  TRACOPOWER [TRACO Electronic AG]
Trang chủ  http://www.tracopower.com
Logo TRACOPOWER - TRACO Electronic AG
Giải thích chi tiết về linh kiện DC/DC Converter TBA 1HI Series, 1 Watt

TBA1HI Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TBA1HI Datasheet PDF - TRACO Electronic AG

tên linh kiện TBA1HI
tải về  TBA1HI Click to download

kích thước tập tin   800.55 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  TRACOPOWER [TRACO Electronic AG]
Trang chủ  http://www.tracopower.com
Logo TRACOPOWER - TRACO Electronic AG
Giải thích chi tiết về linh kiện DC/DC Converter TBA 1HI Series, 1 Watt

TBA1HI bảng dữ liệu (HTML) - TRACO Electronic AG


TBA1HI Thông tin chi tiết sản phẩm

• Continuous short circuit protection
• I/O isolation: 2'121 VAC
• Operating temperature range
-40 to +85 °C without derating
• Input voltage ranges (±10%):
5, 12, 24 VDC
• High efficiency up to 82%
• SIP-7 package
• Unregulated outputs
• 3-year product warranty




Số phần tương tự - TBA1HI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TRACO Electronic AG
TBA1 TRACOPOWER-TBA1 Datasheet
818Kb / 4P
DC/DC Converter TBA 1 Series, 1 Watt
Rev. November 30, 2022
TBA1-0310 TRACOPOWER-TBA1-0310 Datasheet
818Kb / 4P
DC/DC Converter TBA 1 Series, 1 Watt
Rev. November 30, 2022
TBA1-0311 TRACOPOWER-TBA1-0311 Datasheet
818Kb / 4P
DC/DC Converter TBA 1 Series, 1 Watt
Rev. November 30, 2022
TBA1-0510 TRACOPOWER-TBA1-0510 Datasheet
818Kb / 4P
DC/DC Converter TBA 1 Series, 1 Watt
Rev. November 30, 2022
TBA1-0511 TRACOPOWER-TBA1-0511 Datasheet
818Kb / 4P
DC/DC Converter TBA 1 Series, 1 Watt
Rev. November 30, 2022
More results


Mô tả tương tự - TBA1HI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AIMTEC
AM1DR-NZ AIMTEC-AM1DR-NZ Datasheet
104Kb / 2P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-Z AIMTEC-AM1D-Z Datasheet
286Kb / 8P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1MR-Z AIMTEC-AM1MR-Z Datasheet
346Kb / 3P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-NZ AIMTEC-AM1D-NZ_13 Datasheet
345Kb / 4P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-NZ AIMTEC-AM1DR-NZ_13 Datasheet
221Kb / 2P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1LS-NZ AIMTEC-AM1LS-NZ Datasheet
277Kb / 2P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1M-NZ AIMTEC-AM1M-NZ_13 Datasheet
214Kb / 3P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1SS-Z AIMTEC-AM1SS-Z_13 Datasheet
224Kb / 2P
1 Watt | DC-DC Converter
logo
TRACO Electronic AG
TBA1 TRACOPOWER-TBA1 Datasheet
818Kb / 4P
DC/DC Converter TBA 1 Series, 1 Watt
Rev. November 30, 2022
TBA1E TRACOPOWER-TBA1E Datasheet
1,017Kb / 3P
DC/DC Converter TBA 1E Series, 1 Watt
Rev. November 30, 2022
More results




Giới thiệu về TRACO Electronic AG


TRACO Electronic AG is a Swiss company that specializes in the design and manufacturing of high-quality power supplies. The company was founded in 1983 and is headquartered in Baar, Switzerland.

TRACO Electronic AG offers a wide range of standard and custom power supply solutions, including AC/DC power supplies, DC/DC converters, and DC/AC inverters. These products are designed for a variety of applications, including industrial automation, medical equipment, transportation, and telecommunications.

TRACO Electronic AG is known for its commitment to quality and innovation. The company's products are designed to meet the highest standards of quality and reliability, and are manufactured using the latest technology and materials. TRACO Electronic AG has a global presence, with offices and manufacturing facilities located in Europe, Asia, and North America. The company also has a strong network of distributors and sales representatives, ensuring that its products are available worldwide.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com