công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IPC-941 bảng dữ liệu (PDF) - Advantech Co., Ltd.

IPC-941 Datasheet PDF - Advantech Co., Ltd.
tên linh kiện IPC-941
tải về  IPC-941 tải về
kích thước tập tin   1145.44 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện 348mm Depth 4U Rackmount Chassis for ATX Motherboard

IPC-941 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
IPC-941 Datasheet PDF - Advantech Co., Ltd.

tên linh kiện IPC-941
tải về  IPC-941 Click to download

kích thước tập tin   1145.44 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện 348mm Depth 4U Rackmount Chassis for ATX Motherboard

IPC-941 bảng dữ liệu (HTML) - Advantech Co., Ltd.


IPC-941 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
ƒƒ 4U rackmount chassis, only 348 mm depth
ƒƒ Supports ATX/MicroATX motherboard
ƒƒ Shock-resistant disk drive bay holds one internal 2.5", and two
front-accessible 3.5" drives, plus one slim optical disk drive
ƒƒ Dual front USB 3.0 ports
ƒƒ Front-accessible system fan without opening top cover for easy maintenance
ƒƒ LED indicators and alarm notification for system fault detection
ƒƒ Smart fan speed control
ƒƒ Built-in Intrusion switch function
ƒƒ Built-in Intelligent System Module enabling whole system fan control and
remote manageability




Số phần tương tự - IPC-941

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advantech Co., Ltd.
IPC-940 ADVANTECH-IPC-940 Datasheet
706Kb / 2P
4U Entry level Rackmount Chassis with Front-Accessible Fan
30-Mar-2018
IPC-940MB-25Z ADVANTECH-IPC-940MB-25Z Datasheet
706Kb / 2P
4U Entry level Rackmount Chassis with Front-Accessible Fan
30-Mar-2018
More results


Mô tả tương tự - IPC-941

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advantech Co., Ltd.
ACP-4000MB ADVANTECH-ACP-4000MB Datasheet
190Kb / 2P
4U Rackmount Chassis for ATX Motherboard
ACP-4020 ADVANTECH-ACP-4020_14 Datasheet
1Mb / 2P
348mm Depth 4U Rackmount Chassis for Half-sized SBC or ATX Motherboard
HPC-7400MB-70A1E ADVANTECH-HPC-7400MB-70A1E Datasheet
1Mb / 2P
4U Compact Rackmount / Tower Chassis for EATX/ATX/MircoATX Motherboard
ACP-4010 ADVANTECH-ACP-4010_17 Datasheet
849Kb / 2P
Quiet 4U Rackmount Chassis for ATX/CEB/EEB Motherboard
ACP-4020 ADVANTECH-ACP-4020 Datasheet
1Mb / 2P
348mm Depth 4U Rackmount Chassis for Half-size SBC or ATX Motherboard
HPC-7483 ADVANTECH-HPC-7483 Datasheet
991Kb / 2P
4U Rackmount / Tower Chassis for EATX/ATX/MicroATX Motherboard
logo
Adlink Technology Inc.
RK-630 ADLINK-RK-630 Datasheet
420Kb / 2P
4U rackmount industrial chassis supporting ATX motherboard
logo
Advantech Co., Ltd.
HPC-7400 ADVANTECH-HPC-7400_V01 Datasheet
1Mb / 2P
4U Compact Rackmount / Tower Chassis for EATX/ATX/MicroATX Motherboard
27-Jun-2018
IPC-631 ADVANTECH-IPC-631 Datasheet
945Kb / 2P
4U Front I/O Short Depth Rackmount Chassis for ATX/MicroATX Motherboard
20-Feb-2020
HPC-7485 ADVANTECH-HPC-7485 Datasheet
1Mb / 2P
4U Rackmount for EATX/ATX Motherboard
17-Jun-2021
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com