công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ARS-2620 bảng dữ liệu (PDF) - Advantech Co., Ltd.

ARS-2620 Datasheet PDF - Advantech Co., Ltd.
tên linh kiện ARS-2620
tải về  ARS-2620 tải về
kích thước tập tin   648.29 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện EN 50155 Intel® i7-6600U/i7-7600U Fanless Railway Box PC

ARS-2620 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ARS-2620 Datasheet PDF - Advantech Co., Ltd.

tên linh kiện ARS-2620
tải về  ARS-2620 Click to download

kích thước tập tin   648.29 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện EN 50155 Intel® i7-6600U/i7-7600U Fanless Railway Box PC

ARS-2620 bảng dữ liệu (HTML) - Advantech Co., Ltd.


ARS-2620 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
Intel® 6th Generation i7-6600U/17-7600U processor
▪ SO-DIMM DDR4 1600MHz/1866MHz, Up to 16GB
Dual independent displays: DVI-D and DVHD ports
6 x GbE LAN (4ports with POE), 3 x USB (1 x M12) and 2 x COM ports
2x MiniPCle and 1 x mSATA for expansion
Supports GPS, Wi-Fi, 2 x LTE (Optional)
Supports 2 x 2.5" SSD expansions and RAID 0/1(Optional)
EN50155 Power input range: 24V/48V/72V/110V (+40%)
EN 50155 TX temperature level: -40°C~70° C (85° C for 10 Minutes)
IP50+ and conformal coating protections
EN 50155, IEC 60571 certified
EN 45545, JIS E 5006 compliant




Số phần tương tự - ARS-2620

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advantech Co., Ltd.
ARS-2610 ADVANTECH-ARS-2610 Datasheet
623Kb / 2P
EN50155 Intel® i7-6600U/i7-7600U Fanless Railway Box PC
15-Pep-2017
ARS-2610-10A1E ADVANTECH-ARS-2610-10A1E Datasheet
623Kb / 2P
EN50155 Intel® i7-6600U/i7-7600U Fanless Railway Box PC
15-Pep-2017
ARS-2610-20A1E ADVANTECH-ARS-2610-20A1E Datasheet
623Kb / 2P
EN50155 Intel® i7-6600U/i7-7600U Fanless Railway Box PC
15-Pep-2017
ARS-2610-30A1E ADVANTECH-ARS-2610-30A1E Datasheet
623Kb / 2P
EN50155 Intel® i7-6600U/i7-7600U Fanless Railway Box PC
15-Pep-2017
ARS-2610-40A1E ADVANTECH-ARS-2610-40A1E Datasheet
623Kb / 2P
EN50155 Intel® i7-6600U/i7-7600U Fanless Railway Box PC
15-Pep-2017
More results


Mô tả tương tự - ARS-2620

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Axiomtek Co., Ltd.
GOT710-837 AXIOMTEK-GOT710-837_17 Datasheet
525Kb / 2P
10.4 SVGA TFT EN 50155 Railway Fanless Touch Panel PC with Intel Atom
GOT712-837 AXIOMTEK-GOT712-837_17 Datasheet
372Kb / 2P
12.1 XGA TFT EN 50155 Railway Fanless Touch Panel PC with Intel Atom
logo
Advantech Co., Ltd.
ARK-3520L ADVANTECH-ARK-3520L Datasheet
1Mb / 3P
6th Gen. Intel® Core™ i3/ i5/ i7 Modular Expansion Fanless Box PC
14-Dec-2020
ARS-2610 ADVANTECH-ARS-2610 Datasheet
623Kb / 2P
EN50155 Intel® i7-6600U/i7-7600U Fanless Railway Box PC
15-Pep-2017
ARS-P2800 ADVANTECH-ARS-P2800 Datasheet
369Kb / 2P
EN 50155 Intel® Celeron™ J1900 28" Fanless Railway Panel PC
7-Jan-2019
ITA-5231 ADVANTECH-ITA-5231 Datasheet
629Kb / 2P
Intel® 6th/7th Generation Processor Fanless System; EN 50155 Compliant for Railway Applications
25-Feb-2022
ITA-5512 ADVANTECH-ITA-5512 Datasheet
578Kb / 2P
Intel® Atom™ E3950 Fanless Compact System; EN 50155 Compliant for Railway Applications
11-Mar-2022
ITA-7220 ADVANTECH-ITA-7220 Datasheet
466Kb / 2P
EN 50155 Intel® Celeron™ J1900 22" Fanless Railway Panel PC
23-Oct-2019
ITA-8100 ADVANTECH-ITA-8100 Datasheet
430Kb / 2P
EN 50155 10.4" Fanless Railway Touch Panel PC with Intel Atom® x7-E3950 Processor
6-Jan-2021
ITA-8120 ADVANTECH-ITA-8120 Datasheet
427Kb / 2P
EN 50155 12.1" Fanless Railway Touch Panel PC with Intel Atom® x7-E3950 Processor
6-Jan-2021
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com