công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IPA60R160P7 bảng dữ liệu (PDF) - Infineon Technologies AG

IPA60R160P7 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG
tên linh kiện IPA60R160P7
tải về  IPA60R160P7 tải về
kích thước tập tin   1106.89 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Giải thích chi tiết về linh kiện 600V CoolMOSª P7 Power Device

IPA60R160P7 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
IPA60R160P7 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG

tên linh kiện IPA60R160P7
tải về  IPA60R160P7 Click to download

kích thước tập tin   1106.89 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Giải thích chi tiết về linh kiện 600V CoolMOSª P7 Power Device

IPA60R160P7 bảng dữ liệu (HTML) - Infineon Technologies AG


IPA60R160P7 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Suitable for hard and soft switching (PFC and LLC) due to an outstanding
commutation ruggedness
• Significant reduction of switching and conduction losses
• Excellent ESD robustness >2kV (HBM) for all products
• Better RDS(on)/package products compared to competition enabled by a
low RDS(on)*A (below 1Ohm*mm²)




Số phần tương tự - IPA60R160P7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
IPA60R160P6 INFINEON-IPA60R160P6 Datasheet
3Mb / 19P
Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
Rev.2.2,2015-07-10
logo
Inchange Semiconductor ...
IPA60R160P6 ISC-IPA60R160P6 Datasheet
394Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Mô tả tương tự - IPA60R160P7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
IPLK80R1K2P7 INFINEON-IPLK80R1K2P7 Datasheet
1Mb / 13P
800V CoolMOSª P7 Power Device
Rev. 2.1, 2021-07-23
IPLK80R2K0P7 INFINEON-IPLK80R2K0P7 Datasheet
1Mb / 13P
800V CoolMOSª P7 Power Device
Rev. 2.1, 2021-07-23
IPLK80R750P7 INFINEON-IPLK80R750P7 Datasheet
1Mb / 13P
800V CoolMOSª P7 Power Device
Rev. 2.1, 2021-07-23
IPLK80R900P7 INFINEON-IPLK80R900P7 Datasheet
1Mb / 13P
800V CoolMOSª P7 Power Device
Rev. 2.1, 2021-07-23
IPP60R160P7 INFINEON-IPP60R160P7 Datasheet
1Mb / 14P
600V CoolMOSª P7 Power Transistor
Rev. 2.0, 2019-02-26
IPA95R1K2P7 INFINEON-IPA95R1K2P7 Datasheet
1Mb / 14P
MOSFET 950V CoolMOSª P7 SJ Power Device
Rev. 2.3, 2020-01-30
IPA95R750P7 INFINEON-IPA95R750P7 Datasheet
1Mb / 14P
MOSFET 950V CoolMOSª P7 SJ Power Device
Rev. 2.3, 2020-01-31
IPN95R1K2P7 INFINEON-IPN95R1K2P7 Datasheet
1Mb / 14P
MOSFET 950V CoolMOSª P7 SJ Power Device
Rev. 2.0, 2018-06-01
IPN95R3K7P7 INFINEON-IPN95R3K7P7 Datasheet
1Mb / 14P
MOSFET 950V CoolMOSª P7 SJ Power Device
Rev. 2.0, 2018-06-01
IPU95R2K0P7 INFINEON-IPU95R2K0P7 Datasheet
1Mb / 14P
MOSFET 950V CoolMOSª P7 SJ Power Device
Rev. 2.1, 2022-01-12
More results




Giới thiệu về Infineon Technologies AG


Infineon Technologies là nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu toàn cầu, chuyên cung cấp các giải pháp quản lý năng lượng, bảo mật và kiểm soát cho nhiều ngành công nghiệp như ô tô, công nghiệp và hệ thống truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Neubiberg, Đức.
Infineon cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm vi điều khiển, chất bán dẫn điện, cảm biến và các mạch tích hợp khác.
Công ty có sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu, với các hoạt động và cơ sở ở nhiều quốc gia trên thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com