công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RHFL4913ESY5005V bảng dữ liệu (PDF) - STMicroelectronics

RHFL4913ESY5005V Datasheet PDF - STMicroelectronics
tên linh kiện RHFL4913ESY5005V
tải về  RHFL4913ESY5005V tải về
kích thước tập tin   1038.61 Kbytes
Page   20 Pages
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Giải thích chi tiết về linh kiện Rad-hard positive fixed voltage regulator

RHFL4913ESY5005V Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
RHFL4913ESY5005V Datasheet PDF - STMicroelectronics

tên linh kiện RHFL4913ESY5005V
tải về  RHFL4913ESY5005V Click to download

kích thước tập tin   1038.61 Kbytes
Page   20 Pages
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Giải thích chi tiết về linh kiện Rad-hard positive fixed voltage regulator

RHFL4913ESY5005V bảng dữ liệu (HTML) - STMicroelectronics


RHFL4913ESY5005V Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The RHFL4913XX25, RHFL4913XX33 and RHFL4913XX50 belong to a highperformance rad-hard positive fixed voltage regulator family. Available in various
hermetic ceramic packages, they are suitable for harsh environments. Input supply
range is up to 12 V. These devices are QML-V qualified, DLA SMD are 5962F02534 /
02535 / 02536.

Features
• 2 and 3 A low dropout voltage
• Embedded overtemperature and overcurrent protection
• Adjustable current limitation
• Output overload monitoring/signalling
• Fixed 2.5 V, 3.3 V, 5.0 V output voltages
• Inhibit (ON/OFF) TTL-compatible control
• Programmable output short-circuit current
• Remote sensing operation
• Rad-hard: tested up to 300 krad Mil Std 883E Method 1019.6 low dose rate
conditions
• Heavy Ion, SEL immune
• QML-V qualified, DLA SMD are 5962F02534 / 02535 / 02536




Số phần tương tự - RHFL4913ESY5005V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
RHFL4913ESY5005V STMICROELECTRONICS-RHFL4913ESY5005V Datasheet
185Kb / 11P
RAD-HARD POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
05-May-2004
RHFL4913ESY5005V STMICROELECTRONICS-RHFL4913ESY5005V Datasheet
273Kb / 19P
Rad-hard positive fixed voltage regulator
19-Oct-2010
More results


Mô tả tương tự - RHFL4913ESY5005V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
RHFL4913 STMICROELECTRONICS-RHFL4913 Datasheet
185Kb / 11P
RAD-HARD POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
05-May-2004
RHFL4913 STMICROELECTRONICS-RHFL4913_07 Datasheet
418Kb / 16P
Rad-Hard Adjustable positive voltage regulator
26-Jan-2007
RHFL4913_0711 STMICROELECTRONICS-RHFL4913_0711 Datasheet
433Kb / 19P
Rad-hard adjustable positive voltage regulator
23-Nov-2007
RHFL4913XX15 STMICROELECTRONICS-RHFL4913XX15 Datasheet
266Kb / 19P
Rad-hard positive fixed voltage regulator
26-Aug-2008
RHFL4913A STMICROELECTRONICS-RHFL4913A Datasheet
426Kb / 20P
Rad-hard adjustable positive voltage regulator
21-Jan-2010
RHFL4913XX25 STMICROELECTRONICS-RHFL4913XX25_10 Datasheet
273Kb / 19P
Rad-hard positive fixed voltage regulator
19-Oct-2010
RHFL4913A STMICROELECTRONICS-RHFL4913A_12 Datasheet
302Kb / 20P
Rad-hard adjustable positive voltage regulator
20-Aug-2012
RHFL6000A STMICROELECTRONICS-RHFL6000A Datasheet
1Mb / 31P
2 A rad-hard adjustable positive voltage regulator
12-Oct-2015
logo
Anaren Microwave
MSK5953RH ANAREN-MSK5953RH Datasheet
1Mb / 9P
RAD HARD DUAL POSITIVE LDO ADJ VOLTAGE REGULATOR
logo
STMicroelectronics
RHFL4913XX15 STMICROELECTRONICS-RHFL4913XX15_V01 Datasheet
1Mb / 32P
1.5 V rad-hard positive fixed voltage regulator
17-Dec-2015
More results




Giới thiệu về STMicroelectronics


STMicroelectronics là một nhà sản xuất điện tử và bán dẫn đa quốc gia có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ.

Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm vi điều khiển, cảm biến, bộ khuếch đại công suất và mạch tích hợp cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.

Được thành lập vào năm 1987, STMicroelectronics có hoạt động tại hơn 100 quốc gia và là một trong những công ty bán dẫn lớn nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com