công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPLP2985-33DBVR bảng dữ liệu (PDF) - TECH PUBLIC Electronics co LTD

TPLP2985-33DBVR Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD
tên linh kiện TPLP2985-33DBVR
tải về  TPLP2985-33DBVR tải về
kích thước tập tin   2910.13 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Trang chủ  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện 20V,150mA,2uA, Higt PSRR Voltage Reaulator

TPLP2985-33DBVR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TPLP2985-33DBVR Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD

tên linh kiện TPLP2985-33DBVR
tải về  TPLP2985-33DBVR Click to download

kích thước tập tin   2910.13 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Trang chủ  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện 20V,150mA,2uA, Higt PSRR Voltage Reaulator

TPLP2985-33DBVR bảng dữ liệu (HTML) - TECH PUBLIC Electronics co LTD


TPLP2985-33DBVR Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• 2μA Ground Current at no Load
• ±2% Output Accuracy
• 150mA Output Current
• Wide Operating Input Voltage Range: 2V to
20V
• Dropout Voltage: 0.18V at 50mA (VouT=5V)
• Support Fixed Output Voltage 1.8V, 3.3V, 5V,
• Stable with Ceramic or Tantalum Capacitor
• Current Limit Protection
• Over-Temperature Protection
• SOT-23-5 Package Available
• LP2985-33DBVR and LP29851M5X-3.3 Pin to Pin
fully Compatible




Số phần tương tự - TPLP2985-33DBVR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TPLP2985-33DBVR TECHPUBLIC-TPLP2985-33DBVR Datasheet
2Mb / 6P
20V,150mA,2uA, Higt PSRR Voltage Reaulator
TPLP2985-33DBVR TECHPUBLIC-TPLP2985-33DBVR Datasheet
2Mb / 6P
20V ,150mA,2uA, Higt PSRR Voltage Reaulator
TPLP2985-33DBVR TECHPUBLIC-TPLP2985-33DBVR Datasheet
2Mb / 6P
20V ,150mA,2uA, Higt PSRR Voltage Reaulator
TPLP2985-33DBVR TECHPUBLIC-TPLP2985-33DBVR Datasheet
2Mb / 6P
20V ,150mA,2uA, Higt PSRR Voltage Reaulator|
TPLP2985-33DBVR TECHPUBLIC-TPLP2985-33DBVR Datasheet
2Mb / 6P
20V,150mA,2uA, Higt PSRR Voltage Reaulator
More results


Mô tả tương tự - TPLP2985-33DBVR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TPLP2985-50DBVR TECHPUBLIC-TPLP2985-50DBVR Datasheet
2Mb / 6P
20V,150mA,2uA, Higt PSRR Voltage Reaulator
TPMIC5205-3.3YM5 TECHPUBLIC-TPMIC5205-3.3YM5 Datasheet
3Mb / 6P
20V,150mA,2uA, Higt PSRR Voltage Reaulator
TPMIC5205-5.0YM5 TECHPUBLIC-TPMIC5205-5.0YM5 Datasheet
3Mb / 6P
20V,150mA,2uA, Higt PSRR Voltage Reaulator
TPSPX5205M5-L-3-3 TECHPUBLIC-TPSPX5205M5-L-3-3 Datasheet
3Mb / 6P
20V,150mA,2uA, Higt PSRR Voltage Reaulator
TPSPX5205M5-L-5-0 TECHPUBLIC-TPSPX5205M5-L-5-0 Datasheet
3Mb / 6P
20V,150mA,2uA, Higt PSRR Voltage Reaulator
TPLP2985-18DBVR TECHPUBLIC-TPLP2985-18DBVR Datasheet
2Mb / 6P
20V ,150mA,2uA, Higt PSRR Voltage Reaulator
TPLP2985-25DBVR TECHPUBLIC-TPLP2985-25DBVR Datasheet
2Mb / 6P
20V ,150mA,2uA, Higt PSRR Voltage Reaulator
TPLP2985-28DBVR TECHPUBLIC-TPLP2985-28DBVR Datasheet
2Mb / 6P
20V ,150mA,2uA, Higt PSRR Voltage Reaulator|
TPMIC5205-2.5YM5 TECHPUBLIC-TPMIC5205-2.5YM5 Datasheet
2Mb / 6P
20V ,150mA,2uA, Higt PSRR Voltage Reaulator
TPMIC5205-3.6YM5 TECHPUBLIC-TPMIC5205-3.6YM5 Datasheet
2Mb / 6P
20V ,150mA,2uA, Higt PSRR Voltage Reaulator
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com