công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SKY-6200-R20A1 bảng dữ liệu (PDF) - Advantech Co., Ltd.

SKY-6200-R20A1 Datasheet PDF - Advantech Co., Ltd.
tên linh kiện SKY-6200-R20A1
tải về  SKY-6200-R20A1 tải về
kích thước tập tin   1651.39 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện 2U Rackmount Intel® Xeon® Scalable GPU Server, Supporting 4 x PCIe x16 Double-Deck FH/FL Cards or 8 x PCIe x8 Single-Deck FH/FL Cards

SKY-6200-R20A1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SKY-6200-R20A1 Datasheet PDF - Advantech Co., Ltd.

tên linh kiện SKY-6200-R20A1
tải về  SKY-6200-R20A1 Click to download

kích thước tập tin   1651.39 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện 2U Rackmount Intel® Xeon® Scalable GPU Server, Supporting 4 x PCIe x16 Double-Deck FH/FL Cards or 8 x PCIe x8 Single-Deck FH/FL Cards

SKY-6200-R20A1 bảng dữ liệu (HTML) - Advantech Co., Ltd.


SKY-6200-R20A1 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
ƒ Processor: Dual 2nd Gen Intel Xeon Scalable processors
ƒ Memory: 24 x DDR4 2666/2933 MHz ECC RDIMM/LRDIMM / Intel Optane
DC Persistent Memory, up to 6TB
ƒ Remote Management: IPMI function support
ƒ Expansion: Supporting 4 x PCIe x16 double-deck card + 1 x PCIe x8
single-deck FH/HL card or 8 x PCIe x8 single-deck FH/10.5" + 1 x PCIe x8
single-deck FH/HL card
ƒ PSU: 2000W 1+1 redundant power supply with 80 PLUS Platinum level
certification




Số phần tương tự - SKY-6200-R20A1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mini-Circuits
SKY-60 MINI-SKY-60 Datasheet
287Kb / 2P
Frequency Mixer
SKY-60+ MINI-SKY-60+ Datasheet
287Kb / 2P
Frequency Mixer
SKY-60H MINI-SKY-60H Datasheet
284Kb / 2P
Frequency Mixer
SKY-60H+ MINI-SKY-60H+ Datasheet
284Kb / 2P
Frequency Mixer
SKY-60LH MINI-SKY-60LH Datasheet
240Kb / 2P
Frequency Mixer
More results


Mô tả tương tự - SKY-6200-R20A1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advantech Co., Ltd.
AGS-910I-R11A1E ADVANTECH-AGS-910I-R11A1E Datasheet
773Kb / 2P
1U Rackmount Xeon E5-2600 / 2600 v2 GPU server, Supporting 3 x PCIe x16 double-depth card and 1 x PCIe x8 single-depth FH/HL card
AGS-913I-R11A1E ADVANTECH-AGS-913I-R11A1E Datasheet
958Kb / 2P
1U Rackmount Xeon E5-2600 v3 GPU server, Supporting 3 x PCIe x16 double-depth card and 1 x PCIe x8 single-depth FH/HL card
AGS-920I-R14A1E ADVANTECH-AGS-920I-R14A1E Datasheet
1Mb / 2P
2U Rackmount Intel Xeon E5-2600 / 2600 v2 GPU server, Supporting 4 x PCIe x16 double-deck card 1 x PCIe x8 FH/HL card
AGS-923I-R14A1E ADVANTECH-AGS-923I-R14A1E Datasheet
1Mb / 2P
2U Rackmount Intel Xeon E5-2600 v3 GPU server, Supporting 4 x PCIe x16 double-depth card and 1 x PCIe x8 single-depth FH/HL card
AIR-500D ADVANTECH-AIR-500D Datasheet
1Mb / 3P
Intel® Xeon® D-1700 Series Extreme AI Edge Server Support Dual PCIe x16 GPU
31-Aug-2022
SKY-6100 ADVANTECH-SKY-6100 Datasheet
2Mb / 2P
1U Rackmount Intel® Xeon® Scalable GPU Server, Supporting 1 x PCIe x16 Double-Deck FH/FL Cards or 5 x PCIe x16 Single-Deck Cards
11-Jan-2022
SKY-6400 ADVANTECH-SKY-6400 Datasheet
951Kb / 2P
4U Rackmount Intel® Xeon® Scalable GPU Server, Supporting 4 x PCIe x16 Double-Deck Cards Plus 1 x PCIe x8 and 1 x PCIe x4 Single-Deck Cards
11-Jan-2022
SKY-640V2 ADVANTECH-SKY-640V2 Datasheet
843Kb / 2P
4U Rackmount Intel® Xeon® Scalable GPU Server, Supporting 4x PCIe x16 Double-Deck Cards Plus 3x PCIe x8 Single-Deck Cards
8-Feb-2023
SKY-6420 ADVANTECH-SKY-6420 Datasheet
2Mb / 2P
4U Rackmount Intel® Xeon® Scalable GPU Server, Supporting 10 x PCIe x16 Double-Deck Cards Plus 1 x PCIe x16 and 1 x PCIe x8 Single-Deck Cards
19-Jan-2023
ASMB-622 ADVANTECH-ASMB-622 Datasheet
558Kb / 2P
Dual LGA 4189 Intel® Xeon® Scalable Proprietary Server Board with 16 DDR4, 4 PCIe x16, 3 PCIe x8, 1 PCIe x4, 5 SATA3, 4 USB3.0, IPMI
22-Jul-2021
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com