công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

901812CY bảng dữ liệu (PDF) - Alpha Wire

901812CY Datasheet PDF - Alpha Wire
tên linh kiện 901812CY
tải về  901812CY tải về
kích thước tập tin   100.27 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Trang chủ  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Giải thích chi tiết về linh kiện Customer Specification

901812CY Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
901812CY Datasheet PDF - Alpha Wire

tên linh kiện 901812CY
tải về  901812CY Click to download

kích thước tập tin   100.27 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Trang chủ  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Giải thích chi tiết về linh kiện Customer Specification

901812CY bảng dữ liệu (HTML) - Alpha Wire


901812CY Thông tin chi tiết sản phẩm

Construction
1) Component 1 12 X 1 COND
a) Conductor 18 (19/30) AWG Bare Copper 0.050
b) Insulation
0.016" Wall, Nom. PVC/ 0.005" Wall
NYLON
0.092
(1) Print
ALPHANUMERIC NUMBERS - 1-ONE ALTERNATING AND
INVERTED
(2) Color Code Alpha Wire Color Code KX
Cond Color Cond Color Cond Color
1
GREEN/YELLOW
5 BLACK#4 9 BLACK#8
2 BLACK#1 6 BLACK#5 10 BLACK#9
3 BLACK#2 7 BLACK#6 11 BLACK#10
4 BLACK#3 8 BLACK#7 12 BLACK#11
2) Cable Assembly 12 Components Cabled
a) Twists: 2.3 Twists/foot (min)
b) Orientation:
Components to be arranged from
OUTSIDE LAYER to INSIDE LAYER
c) Core Wrap REMAY Tape, 25% Overlap, Min.
3) Shield
Tinned Copper BRAID Shield,85%
Coverage, Min.
4) Jacket 0.065" Wall, Nom.,TPE 0.555+/- 0.028
a) Color(s) SLATE
b) Print
ALPHA WIRE-* P/N 901812CY 12C 18 AWG (0.963mm2)
(UL) TYPE TC 90C WET/DRY 600V OIL RES I/II SUN RES
OR PLTC 90C OR C(UL) CIC CONTROL/TC 90C
PVC/NYLON INS FT4 18 AWG
OR CRU AWM I/II A/B 90C 600V FT4
CE ROHS (DATE CODE) (SEQ FOOTAGE)




Số phần tương tự - 901812CY

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Alpha Wire
901812 ALPHAWIRE-901812 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
3/15/2023
More results


Mô tả tương tự - 901812CY

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Alpha Wire
5010_15C ALPHAWIRE-5010_15C Datasheet
72Kb / 3P
Customer Specification
251731 ALPHAWIRE-251731 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
453821 ALPHAWIRE-453821 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
101 ALPHAWIRE-101 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
103 ALPHAWIRE-103 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
1069 ALPHAWIRE-1069 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
108 ALPHAWIRE-108 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
1138C ALPHAWIRE-1138C_V01 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
121910C ALPHAWIRE-121910C Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
2549911 ALPHAWIRE-2549911 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com