công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F18125T-E/P bảng dữ liệu (PDF) - Microchip Technology

PIC16F18125T-E/P Datasheet PDF - Microchip Technology
tên linh kiện PIC16F18125T-E/P
tải về  PIC16F18125T-E/P tải về
kích thước tập tin   13299.8 Kbytes
Page   652 Pages
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology
Giải thích chi tiết về linh kiện PIC16F18114/15/24/25/44/45 Full-Featured 8/14/20-Pin Microcontrollers

PIC16F18125T-E/P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PIC16F18125T-E/P Datasheet PDF - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F18125T-E/P
tải về  PIC16F18125T-E/P Click to download

kích thước tập tin   13299.8 Kbytes
Page   652 Pages
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology
Giải thích chi tiết về linh kiện PIC16F18114/15/24/25/44/45 Full-Featured 8/14/20-Pin Microcontrollers

PIC16F18125T-E/P bảng dữ liệu (HTML) - Microchip Technology


PIC16F18125T-E/P Thông tin chi tiết sản phẩm

Introduction
The PIC16F181 microcontroller family has a suite of analog peripherals that enables precision sensor applications. This product family is available from 8 to 44-pin packages in a memory range of 7 KB to 28 KB, with speeds up to 32 MHz. This product includes a 12-bit differential Analog-to-Digital Converter with Computation (ADCC), two 8-bit Digital-to-Analog Converters (DAC), a 16-bit Pulse-Width Modulation (PWM) peripheral, and many more waveform control and communication peripherals. This small form factor, feature-rich device is well suited for low-cost, energyefficient
analog sensor applications with higher resolution requirements.

Core Features
• C Compiler Optimized RISC Architecture
• Operating Speed:
– DC – 32 MHz clock input
– 125 ns minimum instruction time
• 16-Level Deep Hardware Stack
• Low-Current Power-on Reset (POR)
• Configurable Power-up Timer (PWRT)
• Brown-out Reset (BOR)
• Low-Power Brown-out Reset (LPBOR)
• Windowed Watchdog Timer (WWDT)




Số phần tương tự - PIC16F18125T-E/P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
PIC16F18125 MICROCHIP-PIC16F18125 Datasheet
12Mb / 639P
PIC16F18126/46 Full-Featured 14/20-Pin Microcontrollers
Doc. Rev. C Date 03/2022
More results


Mô tả tương tự - PIC16F18125T-E/P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
PIC16F15213 MICROCHIP-PIC16F15213 Datasheet
7Mb / 420P
PIC16F15213/14/23/24/43/44 Full-Featured 8/14/20-Pin Microcontrollers
Rev. A 04/2020
PIC16F18426 MICROCHIP-PIC16F18426 Datasheet
10Mb / 708P
14/20-Pin Full-Featured, Low Pin Count Microcontrollers with XLP
2019
PIC16F18857 MICROCHIP-PIC16F18857 Datasheet
7Mb / 668P
Full-Featured 28/40/44-Pin Microcontrollers
02/28/20
PIC16F19155 MICROCHIP-PIC16F19155 Datasheet
11Mb / 754P
Full-Featured 28/40/44/48-Pin Microcontrollers
05/14/19
PIC16F15325 MICROCHIP-PIC16F15325 Datasheet
6Mb / 558P
Full-Featured 14/16/20-Pin Microcontrollers
08/15/18
PIC16F15356 MICROCHIP-PIC16F15356 Datasheet
8Mb / 605P
Full-Featured 28/40/44/48-Pin Microcontrollers
10/25/17
PIC16F18424 MICROCHIP-PIC16F18424 Datasheet
10Mb / 707P
14/20-Pin Full-Featured, Low Pin Count Microcontrollers with XLP
2019
PIC16F17114 MICROCHIP-PIC16F17114 Datasheet
13Mb / 666P
PIC16F17114/15/24/25/44/45 Full-Featured 8/14/20-Pin Microcontrollers
Doc. Rev. A Date 03/2022
PIC16F17126 MICROCHIP-PIC16F17126 Datasheet
12Mb / 652P
PIC16F17126/46 Full-Featured 14/20-Pin Microcontrollers
Doc. Rev. C Date 03/2022
PIC16F18126 MICROCHIP-PIC16F18126 Datasheet
12Mb / 639P
PIC16F18126/46 Full-Featured 14/20-Pin Microcontrollers
Doc. Rev. C Date 03/2022
More results




Giới thiệu về Microchip Technology


Microchip Technology là một công ty bán dẫn của Mỹ được thành lập vào năm 1989.
Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm vi điều khiển, tương tự, bộ nhớ và bảo mật cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Microchip là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn về thiết kế năng lượng thấp và tập trung vào các công nghệ tiết kiệm năng lượng.
Công ty cũng cung cấp các công cụ và phần mềm phát triển để giúp khách hàng thiết kế và nguyên mẫu sản phẩm của họ.
Microchip có hoạt động tại hơn 70 quốc gia và các sản phẩm của nó được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com