công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NPB-240 bảng dữ liệu (PDF) - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

NPB-240 Datasheet PDF - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
tên linh kiện NPB-240_V01
tải về  NPB-240 tải về
kích thước tập tin   443.8 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  MEANWELL [Mean Well Enterprises Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.meanwell.com
Logo MEANWELL - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện 240W Compact Size and Wide Output Range Charger

NPB-240 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NPB-240 Datasheet PDF - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

tên linh kiện NPB-240_V01
tải về  NPB-240 Click to download

kích thước tập tin   443.8 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  MEANWELL [Mean Well Enterprises Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.meanwell.com
Logo MEANWELL - Mean Well Enterprises Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện 240W Compact Size and Wide Output Range Charger

NPB-240 bảng dữ liệu (HTML) - Mean Well Enterprises Co., Ltd.


NPB-240 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
* 90~264Vac universal AC input, built-in PFC
* Charger for compatible with lead-acid and li-ion batteries
* Fanless design
* Wide adjustable output range by VR:
* Charging voltage adjustable(10.5~15.2V, 21~30.4V. 42~60.8V)
* Charging current adjustable(50~100% rated current)
* 2 or 3 stage selectable by DIP S.W
* No load power consumption< 0.15W(AC S.W off)
* -30°C~+707C wide operating temperature
* Protections: Short circuit / Over voltage /Over temperature /
Battery reverse polarity protection
* Comply with UL/EN62368-1 and EN60335-1/2-29 dual certification
* Front panel LED indicator for charging status
* 3years warranty




Số phần tương tự - NPB-240_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mean Well Enterprises C...
NPB-240-12AD1 MEANWELL-NPB-240-12AD1 Datasheet
955Kb / 6P
240W Compact Size and Wide Output Range Charger
NPB-240-12TB MEANWELL-NPB-240-12TB Datasheet
955Kb / 6P
240W Compact Size and Wide Output Range Charger
NPB-240-12XLR MEANWELL-NPB-240-12XLR Datasheet
955Kb / 6P
240W Compact Size and Wide Output Range Charger
NPB-240-24AD1 MEANWELL-NPB-240-24AD1 Datasheet
955Kb / 6P
240W Compact Size and Wide Output Range Charger
NPB-240-24TB MEANWELL-NPB-240-24TB Datasheet
955Kb / 6P
240W Compact Size and Wide Output Range Charger
More results


Mô tả tương tự - NPB-240_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MORNSUN Science& Techno...
URD482412CCS-240W MORNSUN-URD482412CCS-240W Datasheet
461Kb / 3P
240W, Ultra-wide Input, isolated DC-DC converter Output
logo
Mean Well Enterprises C...
NPB-120 MEANWELL-NPB-120 Datasheet
961Kb / 6P
120W Compact Size and Wide Output Range Charger
NPB-240 MEANWELL-NPB-240 Datasheet
955Kb / 6P
240W Compact Size and Wide Output Range Charger
NPB-360 MEANWELL-NPB-360 Datasheet
936Kb / 6P
360W Compact Size and Wide Output Range Charger
NPB-1200 MEANWELL-NPB-1200 Datasheet
1Mb / 14P
1200W High Reliable Ultra Wide Output Range Intelligent Battery Charger
2023-01-16
NPB-120 MEANWELL-NPB-120_V01 Datasheet
496Kb / 7P
120W Compact Size and Wide Output Range Charger
2022-08-31
NPB-360 MEANWELL-NPB-360_V01 Datasheet
462Kb / 7P
360W Compact Size and Wide Output Range Charger
2022-08-31
NPB-450 MEANWELL-NPB-450 Datasheet
1Mb / 14P
450W High Reliable Ultra Wide Output Range Intelligent Battery Charger
2023-01-16
NPB-750 MEANWELL-NPB-750 Datasheet
1Mb / 14P
750W High Reliable Ultra Wide Output Range Intelligent Battery Charger
2023-01-16
NPB-1700 MEANWELL-NPB-1700 Datasheet
1Mb / 14P
1700W High Reliable Ultra Wide Output Range Intelligent Battery Charger
2023-01-16
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com