công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

E3845 bảng dữ liệu (PDF) - Advantech Co., Ltd.

E3845 Datasheet PDF - Advantech Co., Ltd.
tên linh kiện E3845
tải về  E3845 tải về
kích thước tập tin   628.41 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện 6U CompactPCI Intel® Atom™ Processor Blade

E3845 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
E3845 Datasheet PDF - Advantech Co., Ltd.

tên linh kiện E3845
tải về  E3845 Click to download

kích thước tập tin   628.41 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện 6U CompactPCI Intel® Atom™ Processor Blade

E3845 bảng dữ liệu (HTML) - Advantech Co., Ltd.


E3845 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
ƒƒ Supports Intel® Atom™ E38xx, Celeron N2930 and J1900 processors, up to
quad-core at 2 GHz
ƒƒ Up to 8GB of 1333MHz DDR3L memory
ƒƒ 2.5" SATA-II HDD/SSD mounting site
ƒƒ Comprehensive I/O capabilities: DVI, USB 3.0/USB 2.0, Gigabit Ethernet,
Serial Ports, SATA-II/CFast
ƒƒ 4HP single slot high with dual GbE interfaces or 8HP dual slot high with quad
GbE interfaces
ƒƒ PICMG 2.1 R2.0, PICMG 2.6 R1.0 compliant




Số phần tương tự - E3845

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
General Cable Technolog...
E3842S GENERAL-E3842S Datasheet
135Kb / 2P
4/PR 24 AWG UTP LOW SKEW PLENUM RATED CABLE
More results


Mô tả tương tự - E3845

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advantech Co., Ltd.
MIC-3392L ADVANTECH-MIC-3392L Datasheet
262Kb / 2P
6U CompactPCI Intel짰 Celeron짰 M Processor Blade
logo
List of Unclassifed Man...
CT-31 ETC2-CT-31 Datasheet
277Kb / 1P
Rugged Conduction Cooled 3U CompactPCI Intel Atom Processor Blade
CT-60 ETC2-CT-60 Datasheet
233Kb / 1P
Rugged Conduction Cooled 6U CompactPCI Processor Blade with 45nm Intel Core2 Duo
logo
Advantech Co., Ltd.
MIC-330 ADVANTECH-MIC-330 Datasheet
719Kb / 2P
3U CompactPCI® Serial Intel® 9th Gen. Processor Blade
18-Feb-2022
MIC-3329 ADVANTECH-MIC-3329 Datasheet
790Kb / 2P
3U CompactPCI® Intel® Quad-Core Atom™ Processor Blade
22-Mar-2021
MIC-3332 ADVANTECH-MIC-3332 Datasheet
1Mb / 3P
3U CompactPCI Intel® 6th Gen. Quad- Core™ Processor Blade
29-Nov-2022
MIC-3396 ADVANTECH-MIC-3396 Datasheet
384Kb / 2P
6U CompactPCI Intel® 4th Gen. Core™ i3/i5/i7 Processor Blade with ECC support
9-Feb-2023
MIC-3396MIL ADVANTECH-MIC-3396MIL Datasheet
410Kb / 2P
6U CompactPCI Intel® 4th/5th Gen. Core™ i5/i7 Processor Blade with ECC support
9-Feb-2023
MIC-3397 ADVANTECH-MIC-3397 Datasheet
351Kb / 2P
6U CompactPCI Quad Core Intel® Xeon® Processor Blade
10-Mar-2020
MIC-3399 ADVANTECH-MIC-3399 Datasheet
657Kb / 2P
6U CompactPCI Intel® 6th Gen. Core™ i3/i5/i7 Processor Blade with ECC support
7-Sep-2021
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com