công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VO615C bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

VO615C Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện VO615C_V02
tải về  VO615C tải về
kích thước tập tin   150.87 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Input Current Optocoupler, Phototransistor Output, High Reliability, 5300 VRMS

VO615C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
VO615C Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện VO615C_V02
tải về  VO615C Click to download

kích thước tập tin   150.87 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Input Current Optocoupler, Phototransistor Output, High Reliability, 5300 VRMS

VO615C bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


VO615C Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The 110 °C rated VO615C series feature a high current
transfer ratio, low coupling capacitance and high isolation
voltage. These couplers have a GaAs infrared diode emitter,
which is optically coupled to a silicon planar
phototransistor detector, and is incorporated in a plastic
DIP-4 package.
The coupling devices are designed for signal transmission
between two electrically separated circuits.

FEATURES
• Copper lead-frame
• Operating temperature from -55 °C to +110 °C
• Isolation test voltage, 5300 VRMS
• High collector emitter voltage, VCEO = 80 V
• Low saturation voltage
• Fast switching times
• Low CTR degradation
• Low coupling capacitance
• End stackable, 0.100" (2.54 mm) spacing
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Số phần tương tự - VO615C_V02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VO615C VISHAY-VO615C_V01 Datasheet
150Kb / 9P
Low Input Current Optocoupler, Phototransistor Output, High Reliability, 5300 VRMS
17-Sep-14
More results


Mô tả tương tự - VO615C_V02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SFH610A VISHAY-SFH610A Datasheet
659Kb / 10P
Optocoupler, Phototransistor Output, High Reliability, 5300 VRMS
23-Mar-06
VO617A-2X017T VISHAY-VO617A-2X017T Datasheet
189Kb / 9P
Optocoupler, Phototransistor Output, High Reliability, 5300 VRMS
28-Oct-14
VO615C VISHAY-VO615C Datasheet
153Kb / 9P
Low Input Current Optocoupler, Phototransistor Output, High Reliability, 5300 VRMS
17-Sep-14
VO617C VISHAY-VO617C Datasheet
161Kb / 9P
Low Input Current Optocoupler, Phototransistor Output, High Reliability, 5300 VRMS
02-Aug-13
VO618A VISHAY-VO618A_15 Datasheet
222Kb / 10P
Optocoupler, Phototransistor Output, High Reliability, 5300 VRMS, Low Input Current
27-Aug-15
VO615C VISHAY-VO615C_V01 Datasheet
150Kb / 9P
Low Input Current Optocoupler, Phototransistor Output, High Reliability, 5300 VRMS
17-Sep-14
VO617C VISHAY-VO617C_V01 Datasheet
158Kb / 9P
Low Input Current Optocoupler, Phototransistor Output, High Reliability, 5300 VRMS
02-Aug-13
VO618A VISHAY-VO618A_V01 Datasheet
219Kb / 10P
Optocoupler, Phototransistor Output, High Reliability, 5300 VRMS, Low Input Current
27-Aug-15
VO617C VISHAY-VO617C_V02 Datasheet
159Kb / 9P
Low Input Current Optocoupler, Phototransistor Output, High Reliability, 5300 VRMS
02-Aug-13
VO618A VISHAY-VO618A_V02 Datasheet
219Kb / 10P
Optocoupler, Phototransistor Output, High Reliability, 5300 VRMS, Low Input Current
27-Aug-15
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com