công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CPD2315-150M bảng dữ liệu (PDF) - Shenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd

CPD2315-150M Datasheet PDF - Shenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd
tên linh kiện CPD2315-150M
tải về  CPD2315-150M tải về
kích thước tập tin   776.52 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  CODACA [Shenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd]
Trang chủ  https://codaca.com
Logo CODACA - Shenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện Inductor for Digital AMP

CPD2315-150M Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
CPD2315-150M Datasheet PDF - Shenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd

tên linh kiện CPD2315-150M
tải về  CPD2315-150M Click to download

kích thước tập tin   776.52 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  CODACA [Shenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd]
Trang chủ  https://codaca.com
Logo CODACA - Shenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện Inductor for Digital AMP

CPD2315-150M bảng dữ liệu (HTML) - Shenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd


CPD2315-150M Thông tin chi tiết sản phẩm

Features:
Core material:Ferrite
Core and winding loss:
www.codaca.com/DesignTool_Power-Inductor-Loss-Comparison.html
Environmental:RoHS compliant, halogen free
Weight:29.29g
Moisture Sensitivity:Level (MSL) 1
(unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Operating temperature range: -40 +125
(including coil’s self temperature rise).
Storage temperature range: -40℃~+125℃

Application:
Designed Best suited as LPE Inductor for Digital Ampilifier
(Class-D Amp)
Support high-output of AV Amplifiers and Car Amplifiers and so on




Số phần tương tự - CPD2315-150M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Codaca Electro...
CPD2320 CODACA-CPD2320 Datasheet
735Kb / 4P
Inductor for Digital AMP
07/14/2020
CPD2320-100M CODACA-CPD2320-100M Datasheet
735Kb / 4P
Inductor for Digital AMP
07/14/2020
CPD2320-120M CODACA-CPD2320-120M Datasheet
735Kb / 4P
Inductor for Digital AMP
07/14/2020
CPD2320-150M CODACA-CPD2320-150M Datasheet
735Kb / 4P
Inductor for Digital AMP
07/14/2020
CPD2320-180M CODACA-CPD2320-180M Datasheet
735Kb / 4P
Inductor for Digital AMP
07/14/2020
More results


Mô tả tương tự - CPD2315-150M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Codaca Electro...
CSD0910B CODACA-CSD0910B Datasheet
792Kb / 5P
Inductor for Digital AMP
07/14/2020
CSD1013B CODACA-CSD1013B Datasheet
758Kb / 5P
Inductor for Digital AMP
07/14/2020
CPD1415B CODACA-CPD1415B Datasheet
811Kb / 4P
Inductor for Digital AMP
07/14/2020
CPD1480A CODACA-CPD1480A Datasheet
687Kb / 4P
Inductor for Digital AMP
07/14/2020
CPD1495 CODACA-CPD1495 Datasheet
749Kb / 4P
Inductor for Digital AMP
07/14/2020
CPD1521C CODACA-CPD1521C Datasheet
698Kb / 4P
Inductor for Digital AMP
07/14/2020
CPD1715 CODACA-CPD1715 Datasheet
783Kb / 4P
Inductor for Digital AMP
07/14/2020
CPD1715F CODACA-CPD1715F Datasheet
778Kb / 4P
Inductor for Digital AMP
07/14/2020
CPD2320 CODACA-CPD2320 Datasheet
735Kb / 4P
Inductor for Digital AMP
07/14/2020
CPD3119 CODACA-CPD3119 Datasheet
792Kb / 4P
Inductor for Digital AMP
07/14/2020
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com