công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

130B11-E bảng dữ liệu (PDF) - METZ CONNECT GmbH

130B11-E Datasheet PDF - METZ CONNECT GmbH
tên linh kiện 130B11-E
tải về  130B11-E tải về
kích thước tập tin   787.97 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  METZ [METZ CONNECT GmbH]
Trang chủ  https://www.metz-connect.com/us
Logo METZ - METZ CONNECT GmbH
Giải thích chi tiết về linh kiện C6Amodul 180° jack

130B11-E Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
130B11-E Datasheet PDF - METZ CONNECT GmbH

tên linh kiện 130B11-E
tải về  130B11-E Click to download

kích thước tập tin   787.97 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  METZ [METZ CONNECT GmbH]
Trang chủ  https://www.metz-connect.com/us
Logo METZ - METZ CONNECT GmbH
Giải thích chi tiết về linh kiện C6Amodul 180° jack

130B11-E bảng dữ liệu (HTML) - METZ CONNECT GmbH


130B11-E Thông tin chi tiết sản phẩm

Product specification
• modular Cat.6A termination unit RJ45
• mounting version: module, 180° cable feed
• solid, one-piece and reusable module housing refined with zinc die-casting
• mounting without special tools, strain relief directly snapped on to stuffer cap
• migration to 25G-systems without special tools
• easy to install connection of data lines AWG 26/1 to 22/1 (solid wire) and AWG 26/7 to 22/7 (stranded wire) to insulation displacement
connectors (IDC)
• intelligent cable management in stuffer cap - also suitable for heavily twisted cables
• conductor assignment to T568A and T568B is directly printed on the stuffer cap
• certified to GHMT Cat.6A re-embedded PVP
• Cat.6A component test according to ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D and IEC 60603-7-51, GHMT certified
• compliance with class EA up to 500 MHz according to ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1
• tested: component up to 600 MHz, link up to 800 MHz
• suitable for 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE and 4PPoE) and HDBaseT




Số phần tương tự - 130B11-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
METZ CONNECT GmbH
130B11-E METZ-130B11-E Datasheet
4Mb / 6P
Modul surface mount housing 2 port pure white, unequipped
2022/07/13 Version: B
130B11-E METZ-130B11-E Datasheet
823Kb / 6P
Modul surface mount housing 3 port pure white, unequipped
2022/07/13 Version: Q
130B11-E METZ-130B11-E Datasheet
584Kb / 6P
Modul surface mount housing 4 port pure white, unequipped
2022/07/13 Version: Q
130B11-E METZ-130B11-E Datasheet
1Mb / 6P
Modul surface mount housing 6 port pure white, unequipped
2022/07/13 Version: S
130B11-E METZ-130B11-E Datasheet
1Mb / 6P
Modul surface mount housing 8 port pure white, unequipped
2022/07/13 Version: Q
More results


Mô tả tương tự - 130B11-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
METZ CONNECT GmbH
130B117003-E METZ-130B117003-E Datasheet
250Kb / 8P
REGplus IP20 C6Amodul 180°M
2023/02/15 Version: AB
130B11D11200-E METZ-130B11D11200-E Datasheet
2Mb / 9P
C6Amodul 1 port 180°M UP0
2022/07/15 Version: AE
130B11D20002-E METZ-130B11D20002-E Datasheet
462Kb / 8P
C6Amodul 2 port 180°M AP pure white
2022/07/15 Version: AF
130B11D21002-E METZ-130B11D21002-E Datasheet
369Kb / 9P
C6Amodul 2 port 180°M UP pure white
2023/02/02 Version: AE
130B11D21200-E METZ-130B11D21200-E Datasheet
443Kb / 9P
C6Amodul 2 port 180°M UP0
2023/02/02 Version: AF
130B11D31002-E METZ-130B11D31002-E Datasheet
378Kb / 9P
C6Amodul 3 port 180°M UP pure white
2023/02/02 Version: AE
130B11P0-E METZ-130B11P0-E Datasheet
438Kb / 8P
C6Amodul 24 port 180°M 1RU
2023/02/15 Version: Z
130B11P1-E METZ-130B11P1-E Datasheet
442Kb / 8P
C6Amodul 24 port 180°M 1RU stainless steel
2023/02/15 Version: Y
130B12-E METZ-130B12-E Datasheet
1Mb / 10P
C6Amodul 270° jack
2023/02/15 Version: AP
130B21-E METZ-130B21-E Datasheet
662Kb / 9P
C6Amodul K 180° jack - keystone style
2023/02/15 Version: AQ
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com