công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R1500J112B bảng dữ liệu (PDF) - Nisshinbo Micro Devices Inc.

R1500J112B Datasheet PDF - Nisshinbo Micro Devices Inc.
tên linh kiện R1500J112B
tải về  R1500J112B tải về
kích thước tập tin   2360.41 Kbytes
Page   27 Pages
nhà sản xuất  NISSHINBO [Nisshinbo Micro Devices Inc.]
Trang chủ  https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
Logo NISSHINBO - Nisshinbo Micro Devices Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 500 mA LDO REGULATOR (Operating Voltage up to 24 V)

R1500J112B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
R1500J112B Datasheet PDF - Nisshinbo Micro Devices Inc.

tên linh kiện R1500J112B
tải về  R1500J112B Click to download

kích thước tập tin   2360.41 Kbytes
Page   27 Pages
nhà sản xuất  NISSHINBO [Nisshinbo Micro Devices Inc.]
Trang chủ  https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
Logo NISSHINBO - Nisshinbo Micro Devices Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 500 mA LDO REGULATOR (Operating Voltage up to 24 V)

R1500J112B bảng dữ liệu (HTML) - Nisshinbo Micro Devices Inc.


R1500J112B Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Input Voltage Range ................................................... 4.0V to 24.0V
• Supply Current ............................................................. Typ. 70μA
• Standby Current ........................................................... Typ. 0.1μA
• Ripple Rejaction ......................................................... Typ. 60dB (VOUT=5.0V)
• Temperature-Drift Coefficient of Output Voltage .......... Typ. ±100ppm/°C
• Output Current .............................................................. Min. 500mA (VIN=VOUT+1V)
• Line Regulation ............................................................ Typ. 0.05%/V
• Output Voltage Accuracy .............................................. ±2%
• Output Voltage .............................................................. 3.0V to 12.0V (0.1V steps)
(For other voltages, please refer to MARK INFORMATIONS.)
• Packages ...................................................................... SOT-89-5, TO-252-5-P2
• Built-in Current Limit Circuit
• Built-in Fold-Back Circuit
• Built-in Thermal Shutdown Circuit
• Operating Temperature range ...................................... −40°C to 105°C




Số phần tương tự - R1500J112B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
RICOH electronics devic...
R1500J110B-T1-FE RICOH-R1500J110B-T1-FE Datasheet
2Mb / 27P
Input Voltage Range 4.0V to 24.0V
April 1, 2012
More results


Mô tả tương tự - R1500J112B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sipex Corporation
SPX3819 SIPEX-SPX3819 Datasheet
209Kb / 12P
500 mA, Low-Noise LDO Voltage Regulator
logo
Richtek Technology Corp...
RT9184 RICHTEK-RT9184 Datasheet
186Kb / 10P
500 MA DUAL LDO REGULATOR
logo
ON Semiconductor
CAT6219 ONSEMI-CAT6219 Datasheet
179Kb / 9P
500 mA CMOS LDO Regulator
February, 2010 ??Rev. 9
CAT6219 ONSEMI-CAT6219_12 Datasheet
185Kb / 11P
500 mA CMOS LDO Regulator
September, 2012 ??Rev. 14
NCP5501DT33RKG ONSEMI-NCP5501DT33RKG Datasheet
213Kb / 13P
500 mA LDO Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 12
logo
Fortune Semiconductor C...
FS8855 FORTUNE-FS8855 Datasheet
824Kb / 14P
500 mA LDO Linear Regulator
logo
New Japan Radio
NJW4105 NJRC-NJW4105 Datasheet
462Kb / 23P
HIGH VOLTAGE IO = 500 mA LDO REGULATOR
Ver.1.1
NJW4105T1 NJRC-NJW4105T1 Datasheet
664Kb / 23P
HIGH VOLTAGE IO = 500 mA LDO REGULATOR
Ver.1.0
logo
Nisshinbo Micro Devices...
R1500H NISSHINBO-R1500H Datasheet
591Kb / 27P
500 mA LDO Regulator (Operating Voltage up to 24 V) for Automotive Applications
R1501X NISSHINBO-R1501X Datasheet
2Mb / 28P
1A LDO REGULATOR (Operating Voltage up to 24V)
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com