công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1378324 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1378324 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1378324
tải về  1378324 tải về
kích thước tập tin   311.47 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB header - DD21H 0,85/10-H-2,5-X

1378324 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1378324 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1378324
tải về  1378324 Click to download

kích thước tập tin   311.47 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB header - DD21H 0,85/10-H-2,5-X

1378324 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1378324 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB headers, color: black, nominal current: 5 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Tin,
type of contact: Male connector, number of rows: 2, number of positions: 10, product range:
DD21H 0,85/..-H, pitch: 2.5 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin
[P]: 3.4 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: CONNEXIS DD, Pin
connector pattern alignment: Standard, locking: Snap-in locking, mounting: Engagement nose,
type of packaging: packed in cardboard

Your advantages
• Well-known mounting principle allows worldwide use
• Plug-in direction parallel to the PCB
• Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
• Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection




Số phần tương tự - 1378324

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1378320 PHOENIX-1378320 Datasheet
621Kb / 8P
PCB connector - DD21PC 0,85/12-2,5-X
1378321 PHOENIX-1378321 Datasheet
620Kb / 8P
PCB connector - DD21PC 0,85/16-2,5-X
1378322 PHOENIX-1378322 Datasheet
619Kb / 8P
PCB connector - DD21PC 0,85/20-2,5-X
1378323 PHOENIX-1378323 Datasheet
310Kb / 7P
PCB header - DD21H 0,85/ 8-H-2,5-X
1378325 PHOENIX-1378325 Datasheet
314Kb / 7P
PCB header - DD21H 0,85/16-H-2,5-X
More results


Mô tả tương tự - 1378324

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1378323 PHOENIX-1378323 Datasheet
310Kb / 7P
PCB header - DD21H 0,85/ 8-H-2,5-X
1378325 PHOENIX-1378325 Datasheet
314Kb / 7P
PCB header - DD21H 0,85/16-H-2,5-X
1378326 PHOENIX-1378326 Datasheet
313Kb / 7P
PCB header - DD21H 0,85/20-H-2,5-X
1378330 PHOENIX-1378330 Datasheet
307Kb / 7P
PCB header - DD21H 0,85/10-V-2,5-X
1378335 PHOENIX-1378335 Datasheet
312Kb / 7P
PCB header - DD21H 0,85/12-H-2,5-X
1378135 PHOENIX-1378135 Datasheet
312Kb / 7P
PCB header - DD21H 0,85/12-H-2,5-Z
1378142 PHOENIX-1378142 Datasheet
312Kb / 7P
PCB header - DD21H 0,85/12-H-2,5-Y
1378143 PHOENIX-1378143 Datasheet
311Kb / 7P
PCB header - DD21H 0,85/10-H-2,5-Y
1378144 PHOENIX-1378144 Datasheet
310Kb / 7P
PCB header - DD21H 0,85/ 8-H-2,5-Y
1378334 PHOENIX-1378334 Datasheet
309Kb / 7P
PCB header - DD21H 0,85/ 6-H-2,5-X
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com